Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FQAF6N80 Fiches technique(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

No de pièce FQAF6N80
Description  800V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQAF6N80 Fiches technique(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FQAF6N80 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQAF6N80 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQAF6N80 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQAF6N80 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQAF6N80 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQAF6N80 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQAF6N80 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQAF6N80 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
Rev. A, September 2000
©2000 Fairchild Semiconductor International
Charge
V
GS
10V
Q
g
Q
gs
Q
gd
3mA
V
GS
DUT
V
DS
300nF
50KΩ
200nF
12V
Same Type
as DUT
Charge
V
GS
10V
Q
g
Q
gs
Q
gd
3mA
V
GS
DUT
V
DS
300nF
50KΩ
200nF
12V
Same Type
as DUT
V
GS
V
DS
10%
90%
t
d(on)
t
r
t
on
t
off
t
d(off)
t
f
VDD
10V
V
DS
R
L
DUT
R
G
V
GS
V
GS
V
DS
10%
90%
t
d(on)
t
r
t
on
t
off
t
d(off)
t
f
VDD
10V
V
DS
R
L
DUT
R
G
V
GS
EAS =L IAS
2
----
2
1
--------------------
BVDSS -VDD
BV
DSS
VDD
V
DS
BV
DSS
t
p
V
DD
I
AS
V
DS (t)
ID (t)
Time
10V
DUT
RG
L
I D
t
p
EAS =L IAS
2
----
2
1
EAS =L IAS
2
----
2
1
----
2
1
--------------------
BVDSS -VDD
BV
DSS
VDD
V
DS
BV
DSS
t
p
V
DD
I
AS
V
DS (t)
ID (t)
Time
10V
DUT
RG
L
L
I D
I D
t
p
Gate Charge Test Circuit & Waveform
Resistive Switching Test Circuit & Waveforms
Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveforms


Numéro de pièce similaire - FQAF6N80

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
FQAF6N80 ISC-FQAF6N80 Datasheet
329Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Description similaire - FQAF6N80

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQB3N80 FAIRCHILD-FQB3N80 Datasheet
661Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
FQP2N80 FAIRCHILD-FQP2N80 Datasheet
649Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQPF4N80 FAIRCHILD-FQPF4N80 Datasheet
639Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQPF6N80 FAIRCHILD-FQPF6N80 Datasheet
665Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQA10N80 FAIRCHILD-FQA10N80_06 Datasheet
801Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
FQA13N80 FAIRCHILD-FQA13N80 Datasheet
731Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQA6N80 FAIRCHILD-FQA6N80 Datasheet
677Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQP8N80C FAIRCHILD-FQP8N80C_09 Datasheet
1Mb / 12P
   800V N-Channel MOSFET
FQA10N80 FAIRCHILD-FQA10N80_07 Datasheet
803Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFH10N80 SEMIHOW-HFH10N80 Datasheet
1Mb / 7P
   800V N-Channel MOSFET
HFS3N80 SEMIHOW-HFS3N80 Datasheet
1Mb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com