Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LM2575HVSX-15 Fiches technique(PDF) 2 Page - Texas Instruments |
|
LM2575HVSX-15 Fiches technique(HTML) 2 Page - Texas Instruments |
2 / 44 page LM1575, LM2575-N, LM2575HV SNVS106E – MAY 1999 – REVISED APRIL 2013 www.ti.com Block Diagram and Typical Application 3.3V, R2 = 1.7k 5V, R2 = 3.1k 12V, R2 = 8.84k 15V, R2 = 11.3k For ADJ. Version R1 = Open, R2 = 0 Ω Pin numbers are for the TO-220 package. Figure 1. 2 Submit Documentation Feedback Copyright © 1999–2013, Texas Instruments Incorporated Product Folder Links: LM1575 LM2575-N LM2575HV |
Numéro de pièce similaire - LM2575HVSX-15 |
|
Description similaire - LM2575HVSX-15 |