Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STB42N65M5 Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

No de pièce STB42N65M5
Description  N-channel 650 V, 0.070 廓, 33 A MDmesh??V Power MOSFET in I2PAK, TO-220, TO-220FP, D2PAK and TO-247
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB42N65M5 Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STB42N65M5 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STB42N65M5 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STB42N65M5 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STB42N65M5 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STB42N65M5 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STB42N65M5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STB42N65M5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STB42N65M5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STB42N65M5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
Contents
STx42N65M5
2/18
Doc ID 15317 Rev 3
Contents
1
Electrical ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1
Electrical characteristics (curves)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3
Test circuits
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5
Packaging mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
6
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17


Numéro de pièce similaire - STB42N65M5

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
STB42N65M5 STMICROELECTRONICS-STB42N65M5 Datasheet
1Mb / 18P
   N-channel 650 V, 0.070 廓, 33 A MDmesh??V Power MOSFET in I2PAK, TO-220, TO-220FP, D2PAK and TO-247
STB42N65M5 STMICROELECTRONICS-STB42N65M5 Datasheet
1Mb / 18P
   N-channel 650 V, 0.070 ohm, 33 A MDmesh V Power MOSFET
STB42N65M5 STMICROELECTRONICS-STB42N65M5 Datasheet
1Mb / 18P
   N-channel 650 V, 0.070 ?? 33 A MDmesh??V Power MOSFET in I2PAK, TO-220, TO-220FP, D2PAK and TO-247
June 2009 Rev 3
logo
Inchange Semiconductor ...
STB42N65M5 ISC-STB42N65M5 Datasheet
313Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Description similaire - STB42N65M5

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
STF42N65M5 STMICROELECTRONICS-STF42N65M5 Datasheet
1Mb / 18P
   N-channel 650 V, 0.070 廓, 33 A MDmesh??V Power MOSFET in I2PAK, TO-220, TO-220FP, D2PAK and TO-247
STX42N65M5 STMICROELECTRONICS-STX42N65M5 Datasheet
1Mb / 18P
   N-channel 650 V, 0.070 ?? 33 A MDmesh??V Power MOSFET in I2PAK, TO-220, TO-220FP, D2PAK and TO-247
June 2009 Rev 3
STB14NM65N STMICROELECTRONICS-STB14NM65N Datasheet
550Kb / 18P
   N-channel 650 V, 0.33 廓, 12 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, D2PAK, I2PAK, TO-247
STW24NM65N STMICROELECTRONICS-STW24NM65N Datasheet
552Kb / 19P
   N-channel 650 V - 0.16 廓 - 19 A - TO-220 - TO-220FP - D2PAK I2PAK - TO-247 second generation MDmesh??Power MOSFET
STF20N65M5 STMICROELECTRONICS-STF20N65M5 Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 650 V, 0.160 廓 typ., 18 A MDmesh??V Power MOSFET in D2PAK, I2PAK, TO-220 and TO-247 packages
February 2013 Rev 2
STB16NM50N STMICROELECTRONICS-STB16NM50N Datasheet
554Kb / 18P
   N-channel 500 V - 0.21 廓 - 15 A MDmesh??II Power MOSFET D2PAK - I2PAK - TO-220 - TO-247- TO-220FP
STX25NM50N STMICROELECTRONICS-STX25NM50N Datasheet
616Kb / 18P
   N-channel 500 V, 0.11 廓, 22 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, I2PAK, D2PAK, TO-247
STP30NM50N STMICROELECTRONICS-STP30NM50N Datasheet
628Kb / 18P
   N-channel 500 V, 0.090 廓, 27 A MDmesh??II Power MOSFET D2PAK, I2PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247
STB13NM50N STMICROELECTRONICS-STB13NM50N_08 Datasheet
573Kb / 18P
   N-channel 500 V - 0.250 廓 - 12 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220 - TO-247 - TO-220FP - I2PAK - D2PAK
STB30NM60N STMICROELECTRONICS-STB30NM60N_08 Datasheet
768Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.1 廓, 25 A, MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, TO-247, D2PAK, I2PAK
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com