Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TLC193MJGB Fiches technique(PDF) 2 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
No de pièce TLC193MJGB
Description  DUAL MICROPOWER LinCMOS VOLTAGE COMPARATOR
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TI1 [Texas Instruments]
Site Internet  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TLC193MJGB Fiches technique(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  TLC193MJGB Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TLC193MJGB Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TLC193MJGB Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TLC193MJGB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLC193MJGB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLC193MJGB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLC193MJGB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLC193MJGB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLC193MJGB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 31 page
background image
TLC193, TLC393
DUAL MICROPOWER LinCMOS VOLTAGE COMPARATOR
SLCS115D − DECEMBER 1986 − REVISED JULY 2003
2
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
POST OFFICE BOX 1443
HOUSTON, TEXAS 77251−1443
AVAILABLE OPTIONS
V
max
PACKAGES
TA
VIOmax
at 25
°C
SMALL OUTLINE
(D)
CHIP CARRIER
(FK)
CERAMIC DIP
(JG)
PLASTIC DIP
(P)
TSSOP
(PW)
0
°C to 70°C
5 mV
TLC393CD
TLC393CP
TLC393CPWLE
− 40
°C to 85°C
5 mV
TLC393ID
TLC393IP
TLC393IPWLE
− 40
°C to 125°C
5 mV
TLC393QD
− 55
°C to 125°C
5 mV
TLC393MD
TLC193MFK
TLC193MJG
TLC393MP
The D package is available taped and reeled. Add the suffix R to the device type (e.g., TLC393CDR).
schematic
OUT
OPEN-DRAIN CMOS OUTPUT
absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)
Supply voltage range, VDD (see Note 1)
− 0.3 V to 18 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Differential input voltage, VID (see Note 2)
±18 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input voltage range, VI
− 0.3 V to VDD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Output voltage range, VO
− 0.3 V to 16 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input current, II
±5 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Output current, IO (each output)
20 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total supply current into VDD
40 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total current out of GND
40 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continuous total power dissipation
See Dissipation Rating Table
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating free-air temperature range: TLC393C
0
°C to 70°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TLC393I
− 40
°C to 85°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TLC393Q
− 40
°C to 125°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TLC393M
− 55
°C to 125°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TLC193M
− 55
°C to 125°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage temperature range
− 65
°C to 150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Case temperature for 60 seconds: FK package
260
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds: D or P package
260
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 60 seconds: JG package
300
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
† Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not
implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
NOTES:
1. All voltage values, except differential voltages, are with respect to network ground.
2. Differential voltages are at IN+ with respect to IN −.
DISSIPATION RATING TABLE
PACKAGE
TA ≤ 25°C
POWER RATING
DERATING FACTOR
ABOVE TA = 25°C
TA = 70°C
POWER RATING
TA = 85°C
POWER RATING
TA = 125°C
POWER RATING
D
725 mW
5.8 mW/
°C
464 mW
377 mW
145 mW
FK
1375 mW
11.0 mW/
°C
880 mW
715 mW
275 mW
JG
1050 mW
8.4 mW/
°C
672 mW
546 mW
210 mW
P
1000 mW
8.0 mW/
°C
640 mW
520 mW
PW
525 mW
4.2 mW/
°C
336 mW
273 mW


Numéro de pièce similaire - TLC193MJGB

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Texas Instruments
TLC193MJGB TI-TLC193MJGB Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   DUAL MICROPOWER LinCMOS VOLTAGE COMPARATOR
More results

Description similaire - TLC193MJGB

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Texas Instruments
TLC3702-EP TI1-TLC3702-EP Datasheet
964Kb / 30P
[Old version datasheet]   DUAL MICROPOWER LinCMOS??VOLTAGE COMPARATOR
TLC393-Q1 TI1-TLC393-Q1_14 Datasheet
388Kb / 21P
[Old version datasheet]   DUAL MICROPOWER LinCMOS??VOLTAGE COMPARATOR
TLC193 TI-TLC193_V01 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   DUAL MICROPOWER LinCMOS VOLTAGE COMPARATOR
TLC193 TI1-TLC193_14 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   DUAL MICROPOWER LinCMOS VOLTAGE COMPARATOR
TLC3702-EP TI1-TLC3702-EP_14 Datasheet
964Kb / 31P
[Old version datasheet]   DUAL MICROPOWER LinCMOS VOLTAGE COMPARATOR
TLC393-Q1 TI1-TLC393-Q1 Datasheet
330Kb / 18P
[Old version datasheet]   DUAL MICROPOWER LinCMOS田?VOLTAGE COMPARATOR
TLC3702-Q1 TI1-TLC3702-Q1 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   DUAL MICROPOWER LinCMOS??VOLTAGE COMPARATORS
TLC3702 TI1-TLC3702_16 Datasheet
1Mb / 38P
[Old version datasheet]   DUAL MICROPOWER LinCMOS VOLTAGE COMPARATORS
TLC3702 TI-TLC3702_V01 Datasheet
1Mb / 39P
[Old version datasheet]   DUAL MICROPOWER LinCMOS??VOLTAGE COMPARATORS
TLC3702MDRG4 TI1-TLC3702MDRG4 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   DUAL MICROPOWER LinCMOS VOLTAGE COMPARATORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com