Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
FMBZ5266BLT1 Fiches technique(PDF) 3 Page - First Components International |
|
FMBZ5266BLT1 Fiches technique(HTML) 3 Page - First Components International |
3 / 3 page T Y P IC A L C HA R A C T E R IS T IC S 100 V Z, NOMINAL ZE NE R VOLTAG E (V) F igure 5. Typical C apacitance 1000 100 10 1 10 1 B IA S A T 50% OF V ZNOM TA = 25C 0 V BIAS 1 V BIAS 12 V Z, ZE NE R VOLTAG E (V) 100 10 1 0.1 0.01 10 8 6 4 2 0 TA = 25C V Z, ZE NE R VOLTAG E (V) 100 10 1 0.1 0.01 10 30 50 70 90 TA = 25C 90 V Z, NOMINAL ZE NE R VOL TAG E (V) F igure 6. Typical L eakage C urrent 1000 100 10 1 0.1 0.01 0.001 0.0001 0.00001 80 70 60 50 40 30 20 10 0 +150 C +25 C ±55 C F igure 7. Zener Voltage vers us Zener C urrent (V Z Up to 12 V) F igure 8. Zener Voltage vers us Zener C urrent (12 V to 91 V ) V V ZZ, NOMINAL ZE NE R VOL TTAG E (V) AG E (V) ±3 ±3 ±2 ±2 ±1 ±1 00 11 22 33 44 55 66 77 88 12 12 11 11 10 10 99 88 77 66 55 44 33 22 F igure1 F igure1 Temperature C oefficients (Temperature R ange±555C~+150C) T Y P IC A L T Y P IC A L TTCC VVAL UE S A L UE S F OR FMB Z5221B L F OR MMB Z5221B LT 1 S E R IE S T 1 S E R IE S V VZZ @ I @ I ZT ZT 100 100 10 10 11 10 10 100 100 V V ZZ, NOMINAL ZE NE R VOL , NOMINAL ZE NE R VOLTTAG E (V) AG E (V) F igure 2. T F igure 2. Temperature C oefficients emperature C oefficients (T (Temperature R ange ± emperature R ange ± 55 55 C to +150 C to +150 C ) C ) T Y P IC A L T Y P IC A L TTCC VVAL UE S A L UE S F ORFMB Z5221B L F OR MMB Z5221B LT 1 S E R IE S T 1 S E R IE S V VZZ @ I @ I ZT ZT (Temperature R ange±555C~+150C) 100 VZ, NOMINAL ZE NE R VOLTAG E F igure3.E ffect of Zener Voltage on Zener Impedance 10 1 1000 100 10 1 T J = 25 C IZ(AC) = 0.1 I Z( DC ) f = 1 kHz IZ = 1 mA 5 mA 20 mA V F, FORWAR D VOLTAG E (V) F igure 4. Typical F orward Voltage 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 1000 100 10 1 75 V (FMB Z5267B L T 1) 91 V (FMB Z5270B L T 1) 150 C 75 C 25 C 0 C |
Numéro de pièce similaire - FMBZ5266BLT1 |
|
Description similaire - FMBZ5266BLT1 |