Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FDS6679Z Fiches technique(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

No de pièce FDS6679Z
Description  30 Volt P-Channel PowerTrench MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDS6679Z Fiches technique(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FDS6679Z Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDS6679Z Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDS6679Z Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDS6679Z Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDS6679Z Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
FDS6679Z Rev C(W)
Typical Characteristics
0
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50
60
70
Q
g, GATE CHARGE (nC)
I
D = -13A
V
DS = -5V
-10V
-15V
0
1000
2000
3000
4000
5000
0
5
10
15
20
25
30
-V
DS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
C
ISS
C
OSS
C
RSS
f = 1 MHz
V
GS = 0 V
Figure 7. Gate Charge Characteristics.
Figure 8. Capacitance Characteristics.
0.01
0.1
1
10
100
0.01
0.1
1
10
100
-V
DS
, DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
DC
1s
100ms
100
µs
R
DS(ON) LIMIT
V
GS
= -10V
SINGLE PULSE
RθJA = 125
oC/W
T
A = 25
oC
10ms
1ms
0
10
20
30
40
50
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t
1
, TIME (sec)
SINGLE PULSE
RθJA = 125°C/W
T
A
= 25°C
Figure 9. Maximum Safe Operating Area.
Figure 10. Single Pulse Maximum
Power Dissipation.
0.001
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1, TIME (sec)
RθJA(t) = r(t) + RθJA
RθJA = 125
o
C/W
TJ - TA = P * RθJA(t)
Duty Cycle, D = t1 / t2
P(pk)
t1
t2
SINGLE PULSE
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
D = 0.5
Figure 11. Transient Thermal Response Curve.
Thermal characterization performed using the conditions described in Note 1c.
Transient thermal response will change depending on the circuit board design.


Numéro de pièce similaire - FDS6679Z

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDS6679 FAIRCHILD-FDS6679 Datasheet
69Kb / 5P
   30 Volt P-Channel PowerTrench MOSFET
FDS6679 FAIRCHILD-FDS6679 Datasheet
98Kb / 4P
   30 Volt P-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDS6679AZ FAIRCHILD-FDS6679AZ Datasheet
414Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench MOSFET -30V, -13A, 9mOhm
FDS6679AZ FAIRCHILD-FDS6679AZ Datasheet
434Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET
logo
TECH PUBLIC Electronics...
FDS6679AZ TECHPUBLIC-FDS6679AZ Datasheet
1Mb / 3P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

Description similaire - FDS6679Z

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDS6679 FAIRCHILD-FDS6679 Datasheet
69Kb / 5P
   30 Volt P-Channel PowerTrench MOSFET
FDS6681Z FAIRCHILD-FDS6681Z Datasheet
108Kb / 6P
   30 Volt P-Channel PowerTrench MOSFET
FDS7779Z FAIRCHILD-FDS7779Z Datasheet
318Kb / 5P
   30 Volt P-Channel PowerTrench MOSFET
FDS7079ZN3 FAIRCHILD-FDS7079ZN3 Datasheet
183Kb / 6P
   30 Volt P-Channel PowerTrench MOSFET
FDS4435BZ FAIRCHILD-FDS4435BZ Datasheet
94Kb / 4P
   30 Volt P-Channel PowerTrench MOSFET
FDS6673AZ FAIRCHILD-FDS6673AZ Datasheet
130Kb / 5P
   30 Volt P-Channel PowerTrench MOSFET
FDZ208P FAIRCHILD-FDZ208P Datasheet
195Kb / 5P
   P-Channel 30 Volt PowerTrench BGA MOSFET
FDS4935BZ FAIRCHILD-FDS4935BZ Datasheet
154Kb / 5P
   Dual 30 Volt P-Channel PowerTrench MOSFET
FDS6679 FAIRCHILD-FDS6679_05 Datasheet
98Kb / 4P
   30 Volt P-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDMC510P FAIRCHILD-FDMC510P Datasheet
277Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com