Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FDN339AN Fiches technique(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

No de pièce FDN339AN
Description  N-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDN339AN Fiches technique(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FDN339AN Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDN339AN Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDN339AN Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDN339AN Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDN339AN Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDN339AN Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDN339AN Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDN339AN Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
SuperSOT
™-3 (FS PKG Code 32)
1 : 1
Scale 1:1 on letter size paper
Di mensions shown below are in:
inches [mil limeters]
Part Weight per unit (gram): 0.0097
SuperSOTTM-3 Tape and Reel Data and Package Dimensions, continued
September 1998, Rev. A


Numéro de pièce similaire - FDN339AN

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Guangdong Youtai Semico...
FDN339 UMW-FDN339 Datasheet
442Kb / 5P
   N-Channel 2.5 V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - FDN339AN

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDG311N FAIRCHILD-FDG311N Datasheet
89Kb / 5P
   N-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDR6580 FAIRCHILD-FDR6580_01 Datasheet
87Kb / 5P
   N-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
SI3446DV FAIRCHILD-SI3446DV Datasheet
93Kb / 5P
   Single N-Channel, 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDR8305N FAIRCHILD-FDR8305N Datasheet
215Kb / 8P
   Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDS6814 FAIRCHILD-FDS6814 Datasheet
230Kb / 6P
   Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrench??MOSFET
FDW2501NZ FAIRCHILD-FDW2501NZ Datasheet
92Kb / 6P
   Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDW9926A FAIRCHILD-FDW9926A Datasheet
117Kb / 5P
   Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDZ203N FAIRCHILD-FDZ203N Datasheet
145Kb / 6P
   N-Channel 2.5V Specified PowerTrench BGA MOSFET
FDW2601NZ FAIRCHILD-FDW2601NZ_08 Datasheet
719Kb / 11P
   Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDW2501NZ FAIRCHILD-FDW2501NZ_02 Datasheet
110Kb / 5P
   Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com