Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FDN335 Fiches technique(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

No de pièce FDN335
Description  N-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDN335 Fiches technique(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FDN335 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDN335 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDN335 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDN335 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDN335 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDN335 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDN335 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDN335 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
SuperSOT
™-3 (FS PKG Code 32)
1 : 1
Scale 1:1 on letter size paper
Di mensions shown below are in:
inches [mil limeters]
Part Weight per unit (gram): 0.0097
SuperSOTTM-3 Tape and Reel Data and Package Dimensions, continued
September 1998, Rev. A


Numéro de pièce similaire - FDN335

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
FDN335N HTSEMI-FDN335N Datasheet
1Mb / 4P
   20 V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Guangdong Youtai Semico...
FDN335N UMW-FDN335N Datasheet
384Kb / 3P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate MOSFETS
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDN335N-NL VBSEMI-FDN335N-NL Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - FDN335

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDC637AN FAIRCHILD-FDC637AN Datasheet
240Kb / 8P
   Single N-Channel, 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDC6305N FAIRCHILD-FDC6305N Datasheet
246Kb / 8P
   Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDS6890A FAIRCHILD-FDS6890A Datasheet
241Kb / 8P
   Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDZ201N FAIRCHILD-FDZ201N Datasheet
37Kb / 4P
   N-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM BGA MOSFET
FDC640P FAIRCHILD-FDC640P Datasheet
261Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDC6327C FAIRCHILD-FDC6327C Datasheet
323Kb / 12P
   Dual N & P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDC638P FAIRCHILD-FDC638P Datasheet
240Kb / 9P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDS6576 FAIRCHILD-FDS6576 Datasheet
607Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
USB10P FAIRCHILD-USB10P Datasheet
279Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDR838P FAIRCHILD-FDR838P Datasheet
204Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com