Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SD2931-11 Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

No de pièce SD2931-11
Description  RF power transistors HF/VHF/UHF N-channel MOSFETs
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

SD2931-11 Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  SD2931-11 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics SD2931-11 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics SD2931-11 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics SD2931-11 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics SD2931-11 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics SD2931-11 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics SD2931-11 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics SD2931-11 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics SD2931-11 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
Content
SD2931-11
2/18
Doc ID 17329 Rev 1
Content
1
Electrical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1
Maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2
Thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Electrical specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3
Impedance data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4
Typical performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5
Typical performance 175 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6
Test circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7
Typical performance 30 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
8
Test circuit 30 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
9
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
10
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17


Numéro de pièce similaire - SD2931-11

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
SD2931-10 STMICROELECTRONICS-SD2931-10 Datasheet
199Kb / 10P
   RF POWER TRANSISTORS HF/VHF/UHF N-CHANNEL MOSFETs
logo
List of Unclassifed Man...
SD2931-10 ETC1-SD2931-10 Datasheet
288Kb / 5P
   HF to 2000 MHz Class AB Common Source - PowerSO-10RF
logo
STMicroelectronics
SD2931-10 STMICROELECTRONICS-SD2931-10 Datasheet
343Kb / 16P
   RF power transistors HF/VHF/UHF N-channel MOSFETs
SD2931-10 STMICROELECTRONICS-SD2931-10 Datasheet
275Kb / 19P
   RF power transistor: HF/VHF/UHF N-channel power MOSFETs
SD2931-10W STMICROELECTRONICS-SD2931-10W Datasheet
275Kb / 19P
   RF power transistor: HF/VHF/UHF N-channel power MOSFETs
More results

Description similaire - SD2931-11

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
SD3932 STMICROELECTRONICS-SD3932 Datasheet
35Kb / 5P
   RF POWER TRANSISTORS HF/VHF/UHF N-CHANNEL MOSFETs
SD2932 STMICROELECTRONICS-SD2932 Datasheet
122Kb / 13P
   RF POWER TRANSISTORS HF/VHF/UHF N-CHANNEL MOSFETs
March 2000
SD3931-10 STMICROELECTRONICS-SD3931-10 Datasheet
55Kb / 5P
   RF POWER TRANSISTORS HF/VHF/UHF N-CHANNEL MOSFETs
SD2921-10 STMICROELECTRONICS-SD2921-10 Datasheet
195Kb / 10P
   RF POWER TRANSISTORS HF/VHF/UHF N-CHANNEL MOSFETs
SD2931-10 STMICROELECTRONICS-SD2931-10 Datasheet
199Kb / 10P
   RF POWER TRANSISTORS HF/VHF/UHF N-CHANNEL MOSFETs
SD2904 STMICROELECTRONICS-SD2904 Datasheet
191Kb / 8P
   RF POWER TRANSISTORS HF/VHF/UHF N-CHANNEL MOSFETs
SD2922 STMICROELECTRONICS-SD2922 Datasheet
208Kb / 13P
   RF POWER TRANSISTORS HF/VHF/UHF N-CHANNEL MOSFETs
November 1999
SD2931-10 STMICROELECTRONICS-SD2931-10_03 Datasheet
343Kb / 16P
   RF power transistors HF/VHF/UHF N-channel MOSFETs
SD2918 STMICROELECTRONICS-SD2918 Datasheet
101Kb / 8P
   RF POWER TRANSISTORS HF/VHF/UHF N-CHANNEL MOSFETs
SD2902 STMICROELECTRONICS-SD2902 Datasheet
210Kb / 8P
   RF POWER TRANSISTORS HF/VHF/UHF N-CHANNEL MOSFETs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com