Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AM1S-NZ Fiches technique(PDF) 2 Page - AIMTEC

No de pièce AM1S-NZ
Description  1 Watt | DC-DC Converter
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AIMTEC [AIMTEC]
Site Internet  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AM1S-NZ Fiches technique(HTML) 2 Page - AIMTEC

  AM1S-NZ_13 Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AM1S-NZ_13 Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AM1S-NZ_13 Datasheet HTML 3Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Series AM1S-NZ
1 Watt | DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 051e R11.I
2 of 3
North America only
General Specifications (continued)
Parameters
Conditions
Typical
Maximum
Units
Humidity
90
%
Case material
Plastic UL94-VO
Weight
1.8
g
Dimensions (L x W x H)
0.46 x 0.24 x 0.37 inches
11.70 x 6.00 x 9.50 mm
MTBF
>1 000 000 hrs (MIL-HDBK -217F, Ground Benign, t=+25
oC)
NOTE: All specifications in this datasheet are measured at an ambient temperature of 25°C, humidity<75%, nominal input voltage and at
rated output load unless otherwise specified.
Safety Specifications
Parameters
Standards
IEC60950-1 :2001
Agency approvals
UL and CE for 1000VDC models
Pin Out Specifications
Dimensions
Pin
Single
1
- V Input
2
+V Input
3
-V Output
4
+V Output
0.50
(0.02)
0.50
(0.02)
0.30
(0.01)
0.90
(0.04)
6.00
(0.24)
10.00
(0.39)
11.70
(0.46)
9.50
(0.37)
2.54
(0.10 )
0.50
(0.02)
4.10
.
(0.16)
6.00
(0.24)
PRINTED
FACE


Numéro de pièce similaire - AM1S-NZ_13

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AIMTEC
AM1S-NZ AIMTEC-AM1S-NZ Datasheet
273Kb / 3P
   1 Watt | DC-DC Converter
More results

Description similaire - AM1S-NZ_13

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AIMTEC
AM1G-NZ AIMTEC-AM1G-NZ Datasheet
203Kb / 5P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-N-Z AIMTEC-AM1DR-N-Z Datasheet
249Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1D-Z AIMTEC-AM1D-Z Datasheet
286Kb / 8P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1MR-Z AIMTEC-AM1MR-Z Datasheet
346Kb / 3P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1P-Z AIMTEC-AM1P-Z Datasheet
161Kb / 4P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1D-NZ AIMTEC-AM1D-NZ_13 Datasheet
345Kb / 4P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-NZ AIMTEC-AM1DR-NZ_13 Datasheet
221Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1M-NZ AIMTEC-AM1M-NZ_13 Datasheet
214Kb / 3P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-NZ AIMTEC-AM1DR-NZ Datasheet
104Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1LS-NZ AIMTEC-AM1LS-NZ Datasheet
277Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1SS-Z AIMTEC-AM1SS-Z_13 Datasheet
224Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com