Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

SM150AE Fiches technique(PDF) 7 Page - Leshan Radio Company

No de pièce SM150AE
Description  Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 1.0A
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  LRC [Leshan Radio Company]
Site Internet  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

SM150AE Fiches technique(HTML) 7 Page - Leshan Radio Company

  SM150AE Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company SM150AE Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company SM150AE Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company SM150AE Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company SM150AE Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company SM150AE Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company SM150AE Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company SM150AE Datasheet HTML 8Page - Leshan Radio Company SM150AE Datasheet HTML 9Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
标题Titile:
C. 标签要求label spec:
LRC标签label
ROHS标签
无卤标签 HF label
所有标签贴在卷盘负极 all the label on cathode side
overseas
13"卷盘内盒inner box
A处:贴LRC标签;
B处:贴ROHS标签
C处:贴无卤标签HF label
(无卤产品才贴HF only)
第 5
7"卷盘盒 inner box
Packaging specification of SMD
文件编号:
WI-258
塑封生产线SMD产品包装规范
第 3 版
第 0 次修改
2.2 国外客户
A
A
******
******
******
******
LRC产品型号 type
产品数量 quantity
产品生产日期
date
产品批号 LOT
Green
C
C
C


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn