Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

TD162N16KOF Datasheet(Fiches technique) 1 Page - Infineon Technologies AG

Numéro de pièce TD162N16KOF
Description  Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
Télécharger  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

TD162N16KOF Datasheet(HTML) 1 Page - Infineon Technologies AG

  TD162N16KOF Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG TD162N16KOF Datenblatt HTML 2Page - Infineon Technologies AG TD162N16KOF Datenblatt HTML 3Page - Infineon Technologies AG TD162N16KOF Datenblatt HTML 4Page - Infineon Technologies AG TD162N16KOF Datenblatt HTML 5Page - Infineon Technologies AG TD162N16KOF Datenblatt HTML 6Page - Infineon Technologies AG TD162N16KOF Datenblatt HTML 7Page - Infineon Technologies AG TD162N16KOF Datenblatt HTML 8Page - Infineon Technologies AG TD162N16KOF Datenblatt HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 13 page
background image
N
Netz-Thyristor-Modul
Phase Control Thyristor Module
Datenblatt / Data sheet
TT162N
BIP AC / Warstein,den 18.01.88 Spec
A513MT
1/12
Seite/page
Kenndaten
Elektrische Eigenschaften
TT162N
TD162N
DT162N
TT162N...-K
TD162N...-A
Elektrische Eigenschaften / Electrical properties
Höchstzulässige Werte / Maximum rated values
Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzensperrspannung
repetitive peak forward off-state and reverse voltages
Tvj = -40°C... Tvj max
VDRM,VRRM 1200
1400
1600
V
V
Vorwärts-Stoßspitzensperrspannung
non-repetitive peak forward off-state voltage
Tvj = -40°C... Tvj max
VDSM
1200
1400
1600
V
V
Rückwärts-Stoßspitzensperrspannung
non-repetitive peak reverse voltage
Tvj = +25°C... Tvj max
VRSM
1300
1500
1700
V
V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert
maximum RMS on-state current
ITRMSM
260 A
Dauergrenzstrom
average on-state current
TC = 85°C
ITAVM
162 A
Stoßstrom-Grenzwert
surge current
Tvj = 25 °C, tP = 10 ms
Tvj = Tvj max, tP = 10 ms
ITSM
5200
4400
A
A
Grenzlastintegral
I²t-value
Tvj = 25 °C, tP = 10 ms
Tvj = Tvj max, tP = 10 ms
I²t
135000
97000
A²s
A²s
Kritische Stromsteilheit
critical rate of rise of on-state current
DIN IEC 747-6 f = 50 Hz,
iGM = 0,6 A, diG/dt = 0,6 A/µs
(diT/dt)cr
150 A/µs
Kritische Spannungssteilheit
critical rate of rise of off-state voltage
Tvj = Tvj max, vD = 0,67 VDRM
6.Kennbuchstabe / 6
th letter C
6.Kennbuchstabe / 6
th letter F
(dvD/dt)cr
500
1000
V/µs
V/µs
Charakteristische Werte / Characteristic values
Durchlaßspannung
on-state voltage
Tvj = Tvj max , iT = 500 A
vT
max.
1,41 V
Schleusenspannung
threshold voltage
Tvj = Tvj max
V(TO)
0,85 V
Ersatzwiderstand
slope resistance
Tvj = Tvj max
rT
0,95 mΩ
Zündstrom
gate trigger current
Tvj = 25°C, vD = 6 V
IGT
max.
150 mA
Zündspannung
gate trigger voltage
Tvj = 25°C, vD = 6 V
VGT
max.
2V
Nicht zündender Steuerstrom
gate non-trigger current
Tvj = Tvj max , vD = 6 V
Tvj = Tvj max , vD = 0,5 VDRM
IGD
max.
max.
10
5
mA
mA
Nicht zündende Steuerspannung
gate non-trigger voltage
Tvj = Tvj max , vD = 0,5 VDRM
VGD
max.
0,25 V
Haltestrom
holding current
Tvj = 25°C, vD = 6 V, RA = 5 Ω
IH
max.
200 mA
Einraststrom
latching current
Tvj = 25°C, vD = 6 V, RGK ≥ 10 Ω
iGM = 0,6 A, diG/dt = 0,6 A/µs,
tg = 20 µs
IL
max.
800 mA
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom
forward off-state and reverse current
Tvj = Tvj max
vD = VDRM, vR = VRRM
iD, iR
max.
30 mA
Zündverzug
gate controlled delay time
DIN IEC 747-6Tvj = 25 °C,
iGM = 0,6 A, diG/dt = 0,6 A/µs
tgd
max.
3 µs
prepared by: C.Drilling
date of publication:
04.07.02
approved by: J.Novotny
revision:
1


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Lien URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.FR
AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicit   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialit   |   Echange de liens   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn