Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

TD162N16KOF Datasheet(Fiches technique) 6 Page - Infineon Technologies AG

Numéro de pièce TD162N16KOF
Description  Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
Télécharger  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

TD162N16KOF Datasheet(HTML) 6 Page - Infineon Technologies AG

Back Button TD162N16KOF Datenblatt HTML 2Page - Infineon Technologies AG TD162N16KOF Datenblatt HTML 3Page - Infineon Technologies AG TD162N16KOF Datenblatt HTML 4Page - Infineon Technologies AG TD162N16KOF Datenblatt HTML 5Page - Infineon Technologies AG TD162N16KOF Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG TD162N16KOF Datenblatt HTML 7Page - Infineon Technologies AG TD162N16KOF Datenblatt HTML 8Page - Infineon Technologies AG TD162N16KOF Datenblatt HTML 9Page - Infineon Technologies AG TD162N16KOF Datenblatt HTML 10Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
N
Netz-Thyristor-Modul
Phase Control Thyristor Module
Datenblatt / Data sheet
TT162N
BIP AC / Warstein,den 18.01.88 Spec
A513MT
6/12
Seite/page
Diagramme
Durchgangsverluste bei Sinus
Durchgangsverluste bei Rechteck
0
50
100
150
200
250
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
ITAV [A]
Q = 30°
60°
90°
120°
180°
0
180°
Durchlassverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm PTAV = f(ITAV)
Sinusförmiger Strom / Sinusoidal current
Strombelastung je Zweig / Current load per arm
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle Θ
0
50
100
150
200
250
300
0
50
100
150
200
250
ITAV [A]
DC
180°
120°
90°
60°
Q = 30°
0
180°
Durchlassverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm PTAV = f(ITAV)
Rechteckförmiger Strom / Rectangular current
Strombelastung je Zweig / Current load per arm
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle Θ


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Lien URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.FR
AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicit   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialit   |   Echange de liens   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn