Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1N5232B Fiches technique(PDF) 3 Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.

No de pièce 1N5232B
Description  ZENER DIODES
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  CHENDA [Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.]
Site Internet  http://www.microdiode.com/en
Logo CHENDA - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.

1N5232B Fiches technique(HTML) 3 Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.

  1N5232B Datasheet HTML 1Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd. 1N5232B Datasheet HTML 2Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd. 1N5232B Datasheet HTML 3Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
500
400
300
200
100
0
0
50
100
150
200
250
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES 1N52 SERIES
50
40
30
20
10
0
5
10
15
20
25
30
mA
Breakdown characteristics
Test Current
Iz=20mA
V
Vz,ZENER VOLTAGE,volts
Admissible power dissipation versus ambient temperature
Valid provided that leads are kept at ambient temperature at a distance of 10mm from case
AMBIENT TEMPERATURE, C
MDD ELECTRONIC


Numéro de pièce similaire - 1N5232B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
1N5232B VISHAY-1N5232B Datasheet
47Kb / 4P
   Silicon Z-Diodes
Rev. 2, 06-Aug-99
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
1N5232B SECOS-1N5232B Datasheet
122Kb / 2P
   500 mW , DO-35 Zener Diodes
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
1N5232B PFS-1N5232B Datasheet
157Kb / 2P
   Zener diode
logo
Weitron Technology
1N5232B WEITRON-1N5232B Datasheet
308Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
logo
Gaomi Xinghe Electronic...
1N5232B GXELECTRONICS-1N5232B Datasheet
203Kb / 2P
   Silicon Z?밆iodes
More results

Description similaire - 1N5232B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
RZ39A STMICROELECTRONICS-RZ39A Datasheet
555Kb / 3P
   ZENER DIODES DIODES ZENER
logo
Sangdest Microelectroni...
1N5225 SMC-1N5225 Datasheet
205Kb / 5P
   ZENER DIODES Diodes
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMBZ5221B HSMC-HMBZ5221B Datasheet
86Kb / 12P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
1N4728 VISHAY-1N4728 Datasheet
46Kb / 3P
   Zener Diodes
18-Apr-02
logo
General Semiconductor
BZX84 GE-BZX84 Datasheet
396Kb / 9P
   Zener Diodes
logo
Motorola, Inc
1N2804 MOTOROLA-1N2804 Datasheet
145Kb / 4P
   ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
1N4681 GE-1N4681 Datasheet
40Kb / 2P
   ZENER DIODES
1N746 GE-1N746 Datasheet
36Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
BZY97-C3V9 VISHAY-BZY97-C3V9 Datasheet
164Kb / 5P
   Zener Diodes
29-Apr-02
logo
Guangdong Kexin Industr...
1SMA4728 KEXIN-1SMA4728 Datasheet
1Mb / 5P
   Zener Diodes
1SMA5914 KEXIN-1SMA5914 Datasheet
1Mb / 4P
   Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com