Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

54VCXH162245 Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

No de pièce 54VCXH162245
Description  Rad hard low voltage CMOS 16-bit bus buffer transceiver (3-state) with 3.6 V tolerant inputs and outputs
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

54VCXH162245 Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  54VCXH162245 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics 54VCXH162245 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics 54VCXH162245 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics 54VCXH162245 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics 54VCXH162245 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics 54VCXH162245 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics 54VCXH162245 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics 54VCXH162245 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics 54VCXH162245 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 19 page
background image
Contents
54VCXH162245
2/19
Doc ID 10632 Rev 9
Contents
1
Logic symbols and I/O equivalent circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Pin settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1
Pin connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.2
Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.3
Truth table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3
Maximum rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3.1
Recommended operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
5
Test circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
6
Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
8
Order codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
9
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18


Numéro de pièce similaire - 54VCXH162245

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
54VCXH162245 STMICROELECTRONICS-54VCXH162245 Datasheet
505Kb / 18P
   Rad hard low voltage CMOS 16-bit bus buffer transceiver (3-state) with 3.6V tolerant inputs and outputs
More results

Description similaire - 54VCXH162245

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
54VCXHR162245 STMICROELECTRONICS-54VCXHR162245_11 Datasheet
479Kb / 18P
   Rad hard low voltage CMOS 16-bit bus buffer transceiver (3-state) with 3.6 V tolerant inputs and outputs
54VCXHR162245 STMICROELECTRONICS-54VCXHR162245_07 Datasheet
495Kb / 17P
   Rad hard low voltage CMOS 16-bit bus buffer transceiver (3-state) with 3.6V tolerant inputs and outputs
54VCXH162245 STMICROELECTRONICS-54VCXH162245 Datasheet
505Kb / 18P
   Rad hard low voltage CMOS 16-bit bus buffer transceiver (3-state) with 3.6V tolerant inputs and outputs
54VCXH162373 STMICROELECTRONICS-54VCXH162373_11 Datasheet
506Kb / 18P
   Rad hard low voltage CMOS 16-bit D-type latch (3-state) with 3.6 V tolerant inputs and outputs
54VCXH162374 STMICROELECTRONICS-54VCXH162374_11 Datasheet
496Kb / 18P
   Rad hard low voltage CMOS 16-bit d-type flip-flop (3-state) with 3.6 V tolerant inputs and outputs
54VCXH162244 STMICROELECTRONICS-54VCXH162244_11 Datasheet
457Kb / 18P
   Low voltage CMOS 16-bit bus buffer (3-state non inverter) with 3.6 V tolerant inputs and outputs
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VCX16244FT TOSHIBA-TC74VCX16244FT_07 Datasheet
205Kb / 10P
   Low-Voltage 16-Bit Bus Buffer with 3.6-V Tolerant Inputs and Outputs
TC74VCX162244FT TOSHIBA-TC74VCX162244FT_07 Datasheet
211Kb / 10P
   Low-Voltage 16-Bit Bus Buffer with 3.6-V Tolerant Inputs and Outputs
TC74VCXR162245FT TOSHIBA-TC74VCXR162245FT_07 Datasheet
214Kb / 10P
   Low-Voltage 16-Bit Bus Transceiver with 3.6-V Tolerant Inputs and Outputs
TC74VCX16245FT TOSHIBA-TC74VCX16245FT_07 Datasheet
194Kb / 10P
   Low-Voltage 16-Bit Bus Transceiver with 3.6-V Tolerant Inputs and Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com