Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MMSF3P03HD Fiches technique(PDF) 7 Page - Motorola, Inc

No de pièce MMSF3P03HD
Description  SINGLE TMOS POWER FET 3.0 AMPERES 30 VOLTS
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Site Internet  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MMSF3P03HD Fiches technique(HTML) 7 Page - Motorola, Inc

Back Button MMSF3P03HD Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MMSF3P03HD Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MMSF3P03HD Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MMSF3P03HD Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MMSF3P03HD Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MMSF3P03HD Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MMSF3P03HD Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MMSF3P03HD Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MMSF3P03HD Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
MMSF3P03HD
7
Motorola TMOS Power MOSFET Transistor Device Data
TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Figure 14. Thermal Response
Figure 15. Diode Reverse Recovery Waveform
di/dt
trr
ta
tp
IS
0.25 IS
TIME
IS
tb
t, TIME (s)
1
0.1
0.01
D = 0.5
SINGLE PULSE
1.0E–05
1.0E–04
1.0E–03
1.0E–02
1.0E–01
1.0E+00
1.0E+01
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
1.0E+02
1.0E+03
0.001
10
0.0163
0.0652
0.1988
0.6411
0.9502
72.416 F
1.9437 F
0.5541 F
0.1668 F
0.0307 F
Chip
Ambient
Normalized to
θja at 10s.


Numéro de pièce similaire - MMSF3P03HD

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
MMSF3P03HD ONSEMI-MMSF3P03HD Datasheet
273Kb / 12P
   P?묬hannel Power MOSFET
Sep, 2004 ??Rev. XXX
MMSF3P03HDR2 ONSEMI-MMSF3P03HDR2 Datasheet
273Kb / 12P
   P?묬hannel Power MOSFET
Sep, 2004 ??Rev. XXX
More results

Description similaire - MMSF3P03HD

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Motorola, Inc
MTB3N100E MOTOROLA-MTB3N100E Datasheet
262Kb / 10P
   TMOS POWER FET 3.0 AMPERES 1000 VOLTS
MTB3N120E MOTOROLA-MTB3N120E Datasheet
322Kb / 12P
   TMOS POWER FET 3.0 AMPERES 1200 VOLTS
MTB3N60E MOTOROLA-MTB3N60E Datasheet
74Kb / 4P
   TMOS POWER FET 3.0 AMPERES 600 VOLTS
MTB30P06V MOTOROLA-MTB30P06V Datasheet
247Kb / 10P
   TMOS POWER FET 30 AMPERES 60 VOLTS
MTB30N06VL MOTOROLA-MTB30N06VL Datasheet
262Kb / 10P
   TMOS POWER FET 30 AMPERES 60 VOLTS
MTD1302 MOTOROLA-MTD1302 Datasheet
205Kb / 12P
   TMOS POWER FET 20 AMPERES 30 VOLTS
MMFT5P03HD MOTOROLA-MMFT5P03HD Datasheet
198Kb / 12P
   TMOS MEDIUM POWER FET 5.2 AMPERES 30 VOLTS
MMSF3P02HD MOTOROLA-MMSF3P02HD Datasheet
302Kb / 10P
   SINGLE TMOS POWER MOSFET 3.0 AMPERES 20 VOLTS
MTB50P03HDL MOTOROLA-MTB50P03HDL Datasheet
182Kb / 12P
   TMOS POWER FET LOGIC LEVEL 50 AMPERES 30 VOLTS
MMSF4P01HD MOTOROLA-MMSF4P01HD Datasheet
297Kb / 10P
   SINGLE TMOS POWER FET 4.0 AMPERES 12 VOLTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com