Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

FFA60UA60DN Fiches technique(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

No de pièce FFA60UA60DN
Description  60 A, 600 V Ultrafast Diode
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FFA60UA60DN Fiches technique(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FFA60UA60DN Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FFA60UA60DN Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FFA60UA60DN Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FFA60UA60DN Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FFA60UA60DN Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
www.fairchildsemi.com
4
Mechanical Dimensions
TO-3P
Dimensions in Millimeters
©2009 Fairchild Semiconductor Corporation
FFA60UA60DN Rev. A


Html Pages

1  2  3  4  5 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn