Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

CSD18534Q5A Fiches technique(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
No de pièce CSD18534Q5A
Description  60-V N-Channel NexFET Power MOSFETs
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TI [Texas Instruments]
Site Internet  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

CSD18534Q5A Fiches technique(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button CSD18534Q5A Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments CSD18534Q5A Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CSD18534Q5A Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CSD18534Q5A Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CSD18534Q5A Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CSD18534Q5A Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments CSD18534Q5A Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments CSD18534Q5A Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments CSD18534Q5A Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
TAPE AND REEL INFORMATION
*All dimensions are nominal
Device
Package
Type
Package
Drawing
Pins
SPQ
Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
CSD18534Q5A
SON
DQJ
8
2500
330.0
12.4
6.3
5.3
1.2
8.0
12.0
Q1
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
5-Jan-2013
Pack Materials-Page 1


Numéro de pièce similaire - CSD18534Q5A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Texas Instruments
CSD18534Q5A TI1-CSD18534Q5A Datasheet
420Kb / 13P
[Old version datasheet]   60V N-Channel NexFET Power MOSFET
CSD18534Q5A TI-CSD18534Q5A Datasheet
2Mb / 49P
[Old version datasheet]   LM5141-Q1 Wide Input Range Synchronous Buck Controller
CSD18534Q5AT TI1-CSD18534Q5AT Datasheet
420Kb / 13P
[Old version datasheet]   60V N-Channel NexFET Power MOSFET
CSD18534Q5A TI1-CSD18534Q5A_16 Datasheet
420Kb / 13P
[Old version datasheet]   60V N-Channel NexFET Power MOSFET
More results

Description similaire - CSD18534Q5A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Texas Instruments
CSD18534KCS TI-CSD18534KCS Datasheet
843Kb / 8P
[Old version datasheet]   60-V, N-Channel NexFET Power MOSFETs
CSD18532NQ5B TI-CSD18532NQ5B Datasheet
1Mb / 12P
[Old version datasheet]   60-V, N-Channel NexFET??Power MOSFETs
CSD18563Q5A TI-CSD18563Q5A Datasheet
421Kb / 10P
[Old version datasheet]   60-V N-Channel NexFET Power MOSFETs
CSD18533Q5A TI-CSD18533Q5A Datasheet
1Mb / 11P
[Old version datasheet]   60-V N-Channel NexFET Power MOSFETs
CSD18537NQ5A TI1-CSD18537NQ5A_14 Datasheet
1Mb / 15P
[Old version datasheet]   60 V N-Channel NexFET??Power MOSFETs
CSD18533KCS TI-CSD18533KCS Datasheet
699Kb / 9P
[Old version datasheet]   60-V, N-Channel NexFET Power MOSFETs
CSD18537NQ5A TI-CSD18537NQ5A Datasheet
1Mb / 12P
[Old version datasheet]   60-V N-Channel NexFET Power MOSFETs
CSD18537NKCS TI-CSD18537NKCS Datasheet
483Kb / 9P
[Old version datasheet]   60-V, N-Channel NexFET Power MOSFETs
CSD18532KCS TI-CSD18532KCS Datasheet
928Kb / 10P
[Old version datasheet]   60-V, N-Channel NexFET Power MOSFETs
CSD18532Q5B TI-CSD18532Q5B Datasheet
1Mb / 12P
[Old version datasheet]   60-V, N-Channel NexFET Power MOSFETs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com