Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

DL4728A Fiches technique(PDF) 2 Page - Rectron Semiconductor

No de pièce DL4728A
Description  SURFACE MOUNT M.E.L.F ZENER DIODE
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  RECTRON [Rectron Semiconductor]
Site Internet  http://www.rectron.com
Logo RECTRON - Rectron Semiconductor

DL4728A Fiches technique(HTML) 2 Page - Rectron Semiconductor

  DL4728A_09 Datasheet HTML 1Page - Rectron Semiconductor DL4728A_09 Datasheet HTML 2Page - Rectron Semiconductor DL4728A_09 Datasheet HTML 3Page - Rectron Semiconductor DL4728A_09 Datasheet HTML 4Page - Rectron Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
2009-02
ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( @ TA = 25oC unless otherwise noted )
DL4740A
DL4741A
DL4742A
10
11
20
12
13
16
DL4743A
DL4744A
DL4745A
DL4746A
DL4747A
DL4748A
DL4749A
DL4750A
DL4751A
DL4752A
DL4753A
DL4754A
DL4755A
DL4756A
DL4757A
DL4758A
DL4759A
DL4760A
DL4761A
DL4762A
DL4763A
DL4764A
15
18
22
24
27
30
51
33
36
43
39
47
56
62
68
75
82
91
100
12.5
21
19
15.5
17
14
11.5
10.5
9.5
8.5
5.0
7.5
7.0
6.0
6.5
5.5
4.5
4.0
3.7
3.3
3.0
2.8
2.5
22
9
10
16
14
20
23
25
35
40
95
45
50
70
60
80
110
125
150
175
200
250
350
750
700
700
750
750
750
750
1000
1500
1000
1000
1500
1000
1500
2000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.25
0.5
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
15.2
9.1
9.9
12.2
11.4
13.7
16.7
18.2
20.6
22.8
38.8
25.1
27.4
32.7
29.7
35.8
42.6
47.1
51.7
56.0
62.2
69.2
76.0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45
76
69
57
61
50
41
38
34
30
18
27
25
22
23
19
16
14
13
12
11
10
9
25
23
12.5
21
19
15.5
17
14
11.5
10.5
9.5
8.5
5.0
7.5
7.0
6.0
6.5
5.5
4.5
4.0
3.7
3.3
3.0
2.8
2.5
25
23
7
8
700
700
700
700
0.25
0.25
7.6
8.4
10
5
91
83
Note : "Fully ROHS compliant", "100% Sn plating (Pb-free)".
ZENER
VOLTAGE
MAX ZENER
IMPEDANCE
@IzT
MAX ZENER
IMPEDANCE
@Izk
MAX IMUM
REVERSE
CURRENT
MAX IMUM
REGULATOR
CURRENT
Vz(V)
Izt(mA)
TYPE
ZzT(W)
IzT(mA)
ZzK(W)
IzK(mA)
VR(V)
IR(uA)
IzM(mA)


Numéro de pièce similaire - DL4728A_09

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Frontier Electronics.
DL4728A-LFR FRONTIER-DL4728A-LFR Datasheet
129Kb / 2P
   1WATT MELF ZENER DIODE
logo
Micro Commercial Compon...
DL4728A-TP MCC-DL4728A-TP Datasheet
256Kb / 3P
   1 Watt Zener Diode 3.3 to 75 Volts
DL4728A-TP MCC-DL4728A-TP Datasheet
254Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
SUNMATE electronic Co.,...
DL4728A SUNMATE-DL4728A_15 Datasheet
573Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
More results

Description similaire - DL4728A_09

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rectron Semiconductor
DL4728A RECTRON-DL4728A Datasheet
24Kb / 2P
   Surface Mount M.E.L.F ZENER DIODE
ZMM5221B RECTRON-ZMM5221B Datasheet
23Kb / 2P
   500mW 5% mini-M.E.L.F ZENER DIODE
ZMM5221B RECTRON-ZMM5221B_1 Datasheet
79Kb / 2P
   500mW 5% mini-M.E.L.F. ZENER DIODE
BZX84C3V3 RECTRON-BZX84C3V3 Datasheet
20Kb / 2P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODE
logo
Comchip Technology
CZRM27C3V6P COMCHIP-CZRM27C3V6P Datasheet
88Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diode
CZRA3011 COMCHIP-CZRA3011 Datasheet
118Kb / 5P
   Surface Mount Zener Diode
logo
Diodes Incorporated
BZT52C2V0S DIODES-BZT52C2V0S Datasheet
54Kb / 3P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS30093 Rev. 9 - 2
logo
Bruckewell Technology L...
BZT52C2V0S BWTECH-BZT52C2V0S Datasheet
480Kb / 4P
   Surface mount zener diode
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SMBJ5913B BILIN-SMBJ5913B Datasheet
243Kb / 5P
   Surface mount zener diode
logo
Microdiode Electronics ...
BZT52C2V0 CHENDA-BZT52C2V0 Datasheet
1Mb / 4P
   Surface mount zener diode
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com