Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1N4448 Fiches technique(PDF) 2 Page - Rectron Semiconductor

No de pièce 1N4448
Description  SILICON PLANAR ZENER DIODE
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  RECTRON [Rectron Semiconductor]
Site Internet  http://www.rectron.com
Logo RECTRON - Rectron Semiconductor

1N4448 Fiches technique(HTML) 2 Page - Rectron Semiconductor

  1N4448_12 Datasheet HTML 1Page - Rectron Semiconductor 1N4448_12 Datasheet HTML 2Page - Rectron Semiconductor 1N4448_12 Datasheet HTML 3Page - Rectron Semiconductor 1N4448_12 Datasheet HTML 4Page - Rectron Semiconductor 1N4448_12 Datasheet HTML 5Page - Rectron Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
RECTRON
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
OC)
VF, INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE(V)
0
100
1
100
10
10,000
1000
0.01
0.1
1.0
10
100
1000
200
2
1
0
RATING AND CHARACTERISTICS CURVES ( 1N4448 )
Figure1 Forward Characteristics
Figure2 Leakage Current vs Junction Temperature
VR =20V


Numéro de pièce similaire - 1N4448_12

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
1N4448 VISHAY-1N4448_12 Datasheet
104Kb / 4P
   Small Signal Fast Switching Diodes
Rev. 1.1, 17-Aug-10
logo
Micro Commercial Compon...
1N4448 MCC-1N4448_12 Datasheet
431Kb / 4P
   500mW 100Volt Switching Diode
More results

Description similaire - 1N4448_12

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Semtech Corporation
2.2HC SEMTECH-2.2HC Datasheet
239Kb / 4P
   SILICON PLANAR ZENER DIODE
logo
Rectron Semiconductor
BZM55C-BS RECTRON-BZM55C-BS Datasheet
155Kb / 5P
   SILICON PLANAR ZENER DIODE
logo
Semtech Corporation
2.0HS SEMTECH-2.0HS Datasheet
280Kb / 4P
   SILICON PLANAR ZENER DIODE
logo
Rectron Semiconductor
1N4728A RECTRON-1N4728A_12 Datasheet
178Kb / 5P
   SILICON PLANAR ZENER DIODE
BZX55C2V0 RECTRON-BZX55C2V0 Datasheet
196Kb / 5P
   SILICON PLANAR ZENER DIODE
BZX55C-BS RECTRON-BZX55C-BS Datasheet
278Kb / 5P
   SILICON PLANAR ZENER DIODE
logo
Diodes Incorporated
ZPD1 DIODES-ZPD1 Datasheet
63Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODE
DS21402 Rev. E-3
logo
Rectron Semiconductor
BZV55C-BS RECTRON-BZV55C-BS Datasheet
196Kb / 5P
   SILICON PLANAR ZENER DIODE
logo
KEC(Korea Electronics)
SMAZ3.6V-36V KEC-SMAZ3.6V-36V Datasheet
365Kb / 3P
   ZENER DIODE SILICON PLANAR DIODE
Z02W2.0V KEC-Z02W2.0V Datasheet
92Kb / 5P
   ZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com