Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FDD10AN06_F085 Fiches technique(PDF) 10 Page - Fairchild Semiconductor

No de pièce FDD10AN06_F085
Description  N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 50A, 10.5m廓
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD10AN06_F085 Fiches technique(HTML) 10 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FDD10AN06_F085_12 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD10AN06_F085_12 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD10AN06_F085_12 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD10AN06_F085_12 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD10AN06_F085_12 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD10AN06_F085_12 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD10AN06_F085_12 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FDD10AN06_F085_12 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FDD10AN06_F085_12 Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
SPICE Thermal Model
REV 23 July 2002
FDD10AN06A0T
CTHERM1 TH 6 3.2e-3
CTHERM2 6 5 3.3e-3
CTHERM3 5 4 3.4e-3
CTHERM4 4 3 3.5e-3
CTHERM5 3 2 6.4e-3
CTHERM6 2 TL 1.9e-2
RTHERM1 TH 6 5.5e-4
RTHERM2 6 5 5.0e-3
RTHERM3 5 4 4.5e-2
RTHERM4 4 3 1.5e-1
RTHERM5 3 2 3.37e-1
RTHERM6 2 TL 3.5e-1
SABER Thermal Model
SABER thermal model FDD10AN06A0T
template thermal_model th tl
thermal_c th, tl
{
ctherm.ctherm1 th 6 =3.2e-3
ctherm.ctherm2 6 5 =3.3e-3
ctherm.ctherm3 5 4 =3.4e-3
ctherm.ctherm4 4 3 =3.5e-3
ctherm.ctherm5 3 2 =6.4e-3
ctherm.ctherm6 2 tl =1.9e-2
rtherm.rtherm1 th 6 =5.5e-4
rtherm.rtherm2 6 5 =5.0e-3
rtherm.rtherm3 5 4 =4.5e-2
rtherm.rtherm4 4 3 =1.5e-1
rtherm.rtherm5 3 2 =3.37e-1
rtherm.rtherm6 2 tl =3.5e-1
}
RTHERM4
RTHERM6
RTHERM5
RTHERM3
RTHERM2
RTHERM1
CTHERM4
CTHERM6
CTHERM5
CTHERM3
CTHERM2
CTHERM1
tl
2
3
4
5
6
th
JUNCTION
CASE
©2012 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD10AN06A0_F085 Rev. C1


Numéro de pièce similaire - FDD10AN06_F085_12

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDD10AN06A0 FAIRCHILD-FDD10AN06A0 Datasheet
236Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET 60V, 50A, 10.5m?
FDD10AN06A0_F085 FAIRCHILD-FDD10AN06A0_F085 Datasheet
390Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET 60V, 50A, 10.5m
More results

Description similaire - FDD10AN06_F085_12

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDD13AN06A0 FAIRCHILD-FDD13AN06A0_10 Datasheet
210Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 50A, 13.5m廓
FDD14AN06L_F085 FAIRCHILD-FDD14AN06L_F085_10 Datasheet
378Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 50A, 14.6m廓
logo
ON Semiconductor
FDD13AN06A0-F085 ONSEMI-FDD13AN06A0-F085 Datasheet
626Kb / 12P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 50A, 13.5m廓
September-2017, Rev. 1
FDD14AN06LA0-F085 ONSEMI-FDD14AN06LA0-F085 Datasheet
870Kb / 12P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 50A, 14.6m廓
September-2017, Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
FDD10AN06A0 FAIRCHILD-FDD10AN06A0 Datasheet
236Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET 60V, 50A, 10.5m?
FDD10AN06A0_F085 FAIRCHILD-FDD10AN06A0_F085 Datasheet
390Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET 60V, 50A, 10.5m
FDM6296 FAIRCHILD-FDM6296_07 Datasheet
231Kb / 6P
   Single N-Channel Logic-Level PowerTrench짰 MOSFET 30V,11.5A, 10.5m廓
FDP8447L FAIRCHILD-FDP8447L Datasheet
188Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40V, 50A, 8.7m廓
FDD8445 FAIRCHILD-FDD8445_07 Datasheet
360Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40V, 50A, 8.7m廓
FDD8444 FAIRCHILD-FDD8444_10 Datasheet
300Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40V, 50A, 5.2m廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com