Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CSR1206RVR010G Fiches technique(PDF) 2 Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION |
|
CSR1206RVR010G Fiches technique(HTML) 2 Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION |
2 / 7 page Rev. 7 Current Sensing Chip Resistor MERITEK CSR Series Construction Unit: mm Type Size (Inch) L W T D1 D2 Weight (g) (1000pcs) CSR0201 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.23±0.05 0.12±0.05 0.15±0.05 0.18 CSR0402 0402 1.00±0.05 0.50±0.05 0.32±0.10 0.25±0.10 0.20±0.10 0.7 CSR0603 0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 1.99 CSR0805 0805 2.00±0.10 1.25±0.10 0.55±0.10 0.30±0.20 0.40±0.25 5.3 CSR1206 1206 3.10±0.10 1.55±0.10 0.55±0.10 0.50±0.30 0.40±0.25 8.82 CSR1210 1210 3.10±0.10 2.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.30 0.50±0.25 15.5 CSR2010 2010 5.00±0.10 2.50±0.15 0.60±0.15 0.60±0.30 0.50±0.25 27.03 CSR2512 2512 6.35±0.10 3.10±0.15 0.60±0.10 0.60±0.30 0.55±0.25 43.08 CSR2512 (2W) 2512 (10 - 99mΩ) 6.35±0.20 3.15±0.15 0.74±0.10 0.60±0.30 0.55±0.25 53.08 CSR2512 (2W) 2512 (100 - 1000mΩ) 6.35±0.20 3.15±0.15 0.74±0.10 0.60±0.30 2.10±0.10 53.08 CSR1225 1225 3.10±0.15 6.30±0.15 0.90±0.15 0.60±0.30 0.55±0.25 64.88 CSR3720 3720 2.00±0.20 3.75±0.20 0.60±0.10 0.40±0.20 0.40±0.20 19.96 CSR7520 7520 2.00±0.20 7.50±0.30 0.60±0.10 0.40±0.20 0.40±0.20 35.71 Alumina Substrate Edge Electrode (NiCr) Resistor Layer (Ag/Pd) Bottom Electrode (Ag) Barrier Layer (Ni) Primary Overcoat (Glass) Top Electrode (Ag-Pd) External Electrode (Sn) Secondary Overcoat (Epoxy) D2 L T D1 w |
Numéro de pièce similaire - CSR1206RVR010G |
|
Description similaire - CSR1206RVR010G |