Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AD74322AARU Fiches technique(PDF) 4 Page - Analog Devices |
|
AD74322AARU Fiches technique(HTML) 4 Page - Analog Devices |
4 / 20 page –4– Pr D 03/00 AD74322–SPECIFICATIONS (AVDD = DVDD2 = +2.5V ±10%, DVDD1 = 3.0V ±10%, fCLKIN = 12.288 MHz, fSAMP = 48 kHz, TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted) PRELIMINAR Y TECHNICAL DA TA AD74322A PARAMETER Min Typ Max Units Test Conditions LOGICINPUT VINH,InputHighVoltage DVDD1-0.8 DVDD1 V VINL,InputLowVoltage 0 0.8 V InputCurrent -10 +10 µA InputCapacitance 10 pF LOGICOUTPUT VOH,OutputHighVoltage DVDD1-0.4 DVDD1 V VOL,OutputLowVoltage 0 0.4 V Three-StateLeakageCurrent -10 +10 µA POWERSUPPLIES AVDD,DVDD2 2.25 2.5 2.75 V DVDD1 2.7 3.0 3.3 V POWERCONSUMPTION AllSectionsOn TBD mA ADCsOnOnly TBD mA DACsOnOnly TBD mA ReferenceOnOnly TBD mA PowerdownMode TBD µA |
Numéro de pièce similaire - AD74322AARU |
|
Description similaire - AD74322AARU |