Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

744778925 Fiches technique(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

No de pièce 744778925
Description  POWER-CHOKE WE-PD
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Site Internet  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

744778925 Fiches technique(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  744778925 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744778925 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744778925 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
@@FRM 1@@
= Start of winding
Marking = Inductance code
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
DC-Widerstand /
DC-resistance
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom /
rated current
Sättigungsstrom/
saturation current
Eigenres.-Frequenz /
self-res.-fequency
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
100% Sn
SSt
06-01-10
MST
04-10-11
SST
04-07-28
SST
04-04-21
SST
04-04-08
Name
Datum / date
max.
typ.
typ.
4,670
Isat
T=40 K
IDC
0,27
1,5 ± 0,3
1,5 ± 0,2
1 kHz / 0,25V
@ 20°C
L
560,0
RDC typ
3,000
µH
± 20%
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
744778925
A Mechanische Abmessungen / dimensions :
4,0 ± 0,3
Draht / wire:
2SFBW; 155°
Kunde / customer :
SPEICHERDROSSEL WE-PD
POWER-CHOKE WE-PD
Artikelnummer / part number :
.............................................
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2006-01-10
max.
A
Testbedingungen /
test conditions
0,30
typ.
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C
3,50
SRF
Basismaterial / base material:
Endoberfläche / finishing electrode:
D Prüfgeräte / test equipment :
E Testbedingungen / test conditions :
HP 4274 A für/for L und/and Q
MHz
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
G Eigenschaften / general specifications :
Ferrit/ferrite
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :
C Lötpad / soldering spec.:
A
| L/L|<10%
RDC max
@ 20°C
HP 34401 A für/for I
DC und/and RDC
Luftfeuchtigkeit / humidity:
Freigabe erteilt / general release:
Kunde / customer
Anbindung an Elektrode / soldering wire to plating:
Betriebstemp. / operating temperature:
-40°C - + 125°C
It is recommended that the temperature of the part does
Sn/Ag/Cu - 96.5/3.0/0.5%
Würth Elektronik
..................................................................................
Datum / date
..................................................................................
Unterschrift / signature
3,2 ± 0,3
7,3 ± 0,3
Typ S
Version 5
Änderung / modification
Version 1
Version 2
Version 3
Version 4
http://www.we-online.de
Kontrolliert / approved
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
...................................................
1,7
2,0
4,0
8,0
2,0
[ mm ]
A
Marking
B
C
D
E
A
LF
SEITE 1 VON 3


Numéro de pièce similaire - 744778925

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744778920 WURTH-744778920 Datasheet
127Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
744778920W WURTH-744778920W Datasheet
279Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447789212 WURTH-7447789212 Datasheet
127Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447789215 WURTH-7447789215 Datasheet
127Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447789218 WURTH-7447789218 Datasheet
127Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
More results

Description similaire - 744778925

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7447709002 WURTH-7447709002 Datasheet
189Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715180 WURTH-7447715180 Datasheet
128Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715330 WURTH-7447715330 Datasheet
128Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715470 WURTH-7447715470 Datasheet
128Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715906 WURTH-7447715906 Datasheet
122Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447779003 WURTH-7447779003 Datasheet
104Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447779004 WURTH-7447779004 Datasheet
104Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447785133 WURTH-7447785133 Datasheet
598Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447789147W WURTH-7447789147W Datasheet
279Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
744770282 WURTH-744770282 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
744770222 WURTH-744770222 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com