Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AMER90-CAZ Fiches technique(PDF) 8 Page - AIMTEC

No de pièce AMER90-CAZ
Description  up to 3.75A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AIMTEC [AIMTEC]
Site Internet  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AMER90-CAZ Fiches technique(HTML) 8 Page - AIMTEC

Back Button AMER90-CAZ Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AMER90-CAZ Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AMER90-CAZ Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AMER90-CAZ Datasheet HTML 5Page - AIMTEC AMER90-CAZ Datasheet HTML 6Page - AIMTEC AMER90-CAZ Datasheet HTML 7Page - AIMTEC AMER90-CAZ Datasheet HTML 8Page - AIMTEC AMER90-CAZ Datasheet HTML 9Page - AIMTEC AMER90-CAZ Datasheet HTML 10Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
Series AMER90-CAZ
up to 3.75A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 052.1e R3.D
8 of 10
North America only
Constant Current Mode vs. Constant Voltage Mode
AMER90-50180CAZ
AMER90-36250CAZ


Numéro de pièce similaire - AMER90-CAZ

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AIMTEC
AMER90-CAZ AIMTEC-AMER90-CAZ_13 Datasheet
1Mb / 10P
   up to 3.75A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMER90-CAZ AIMTEC-AMER90-CAZ_16 Datasheet
562Kb / 10P
   Constant current LED Driver or Converter
More results

Description similaire - AMER90-CAZ

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AIMTEC
AMER90-CAZ AIMTEC-AMER90-CAZ_13 Datasheet
1Mb / 10P
   up to 3.75A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMER90-AZ AIMTEC-AMER90-AZ_13 Datasheet
1Mb / 10P
   up to 3.75A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMER90-AZ AIMTEC-AMER90-AZ_12 Datasheet
667Kb / 10P
   up to 3.75A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMER90-AZ AIMTEC-AMER90-AZ Datasheet
925Kb / 9P
   up to 3.75A | AC-DC LED driver
AMER150-CAZ AIMTEC-AMER150-CAZ_13 Datasheet
1Mb / 10P
   up to 6.3A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMER120-AZ AIMTEC-AMER120-AZ_13 Datasheet
1Mb / 10P
   up to 5A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMER120-CAZ AIMTEC-AMER120-CAZ_13 Datasheet
1Mb / 10P
   up to 5A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMER150-AZ AIMTEC-AMER150-AZ_13 Datasheet
1Mb / 11P
   up to 6.3A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMER120-AZ AIMTEC-AMER120-AZ_12 Datasheet
738Kb / 10P
   up to 5A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMER150-AZ AIMTEC-AMER150-AZ_12 Datasheet
756Kb / 11P
   up to 6.3A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com