Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

744771003 Fiches technique(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

No de pièce 744771003
Description  POWER-CHOKE WE-PD
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Site Internet  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

744771003 Fiches technique(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  744771003 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744771003 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744771003 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
= Start of winding
Marking = Inductance code
@@FRM 1@@
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
Inductance
DC-Widerstand /
DC-resistance
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom /
Rated current
Sättigungsstrom /
Saturation current
Eigenres.-Frequenz /
Self-res.-frequency
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
100% Sn
PT
06-09-07
SST
05-03-24
Name
Datum / date
Artikelnummer / part number :
T=40 K
L
3,50
IDC
RDC typ.
0,005
RDC max.
typ.
HP 4274 A für/for L und/and Q
typ.
Kunde / customer :
744771003
SPEICHERDROSSEL WE-PD
POWER-CHOKE WE-PD
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
G Eigenschaften / general specifications :
D Prüfgeräte / test equipment :
E Testbedingungen / test conditions :
A
It is recommended that the temperature of the part does
2SFBW 155°C
Luftfeuchtigkeit / humidity:
HP 34401 A für/for I
DC und/and RDC
9,00
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2005-03-24
max.
A
Testbedingungen /
test conditions
9,25
max.
A Mechanische Abmessungen / Dimensions :
C Lötpad / Soldering spec. :
http://www.we-online.com
Datum / date
..................................................................................
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
.................................................
.................................................................
±20%
1 kHz / 0,25V
@ 20°C
@ 20°C
µH
0,008
Kunde / customer
Würth Elektronik
..................................................................................
Freigabe erteilt / general release:
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
Basismaterial / base material:
Endoberfläche / finishing electrode:
Draht / wire:
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C
Betriebstemp. / operating temperature:
-40°C - + 125°C
Anbindung an Elektrode / soldering wire to plating:
Ferrit/ferrite
Sn/Ag/Cu - 96.5/3.0/0.5%
min.
SRF
40,00
MHz
B Elektrische Eigenschaften / Electrical properties :
| L/L|<10%
Isat
5,0 ± 0,2
8,0 ± 0,3
6,0 max.
12,0 ± 0,3
12,0 ± 0,3
Typ L
Änderung / modification
Version 1
Version 7
5,4
2,9
7,0
12,8
2,9
[mm]
A
C
D
B
E
• Marking
LF
SEITE 1 VON 3


Numéro de pièce similaire - 744771003

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744771001 WURTH-744771001 Datasheet
133Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
744771002 WURTH-744771002 Datasheet
133Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
744771004 WURTH-744771004 Datasheet
134Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
744771004 WURTH-744771004_15 Datasheet
1Mb / 6P
   WE-PD SMD Shielded Power Inductor
744771006 WURTH-744771006 Datasheet
118Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
More results

Description similaire - 744771003

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7447709002 WURTH-7447709002 Datasheet
189Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715180 WURTH-7447715180 Datasheet
128Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715330 WURTH-7447715330 Datasheet
128Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715470 WURTH-7447715470 Datasheet
128Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715906 WURTH-7447715906 Datasheet
122Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447779003 WURTH-7447779003 Datasheet
104Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447779004 WURTH-7447779004 Datasheet
104Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447785133 WURTH-7447785133 Datasheet
598Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447789147W WURTH-7447789147W Datasheet
279Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
744770282 WURTH-744770282 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
744770222 WURTH-744770222 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com