Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
744770015 Fiches technique(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. |
|
744770015 Fiches technique(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. |
1 / 3 page Bezeichnung : description : Amm Bmm Cmm Dmm Emm @@FRM 1@@ = Start of winding Marking = Inductance code Eigenschaften / properties Wert / value Einheit / unit tol. Induktivität / inductance DC-Widerstand / DC-resistance DC-Widerstand / DC-resistance Nennstrom / rated current Sättigungsstrom / saturation current Eigenres.-Frequenz self-res.-frequency 33% Umgebungstemperatur / temperature: +20°C 100% Sn MST 04-10-11 MST 03-12-10 RT 03-03-03 MST 02-03-27 JH 00-12-06 Name Datum / date Endoberfläche / finishing electrode: Version 4 Version 5 http://www.we-online.com Datum / date Änderung / modification Version 1 Version 2 Version 3 12,0 ± 0,5 Typ XL 5,0 ± 0,2 8,0 ± 0,3 8,0 max. 12,0 ± 0,5 Luftfeuchtigkeit / humidity: HP 4274 A für/for L und/and Q HP 34401 A für/for IDC und/and RDC ∆T=40 K |∆L/L|<10% Isat 12,00 Kunde / customer : 744770015 SPEICHERDROSSEL WE-PD POWER-CHOKE WE-PD Artikelnummer / part number : µH RDC max typ. 100 kHz / 0,25V @ 20°C @ 20°C Ω L 1,50 Spezifikation für Freigabe / specification for release DATUM / DATE : 2004-10-11 max. A Testbedingungen / test conditions 10,00 max. Ω 0,006 ±20% D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400 Geprüft / checked ............................................................. ............................................................. Kontrolliert / approved Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG SRF Basismaterial / base material: Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 125°C typ. IDC RDC typ A Mechanische Abmessungen / dimensions : Ferrit/ferrite F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals : G Eigenschaften / general specifications : D Prüfgeräte / test equipment : E Testbedingungen / test conditions : C Lötpad / soldering spec. : B Elektrische Eigenschaften / electrical properties : typ. 42,00 Freigabe erteilt / general release: Kunde / customer Würth Elektronik .................................................................................. .................................................................................. Unterschrift / signature A It is recommended that the temperature of the part does not exceed 125°C under worst case operating conditions. Anbindung an Elektrode / soldering wire to plating: Sn/Ag/Cu - 96.5/3.0/0.5% Draht / wire: 2SFBW 155°C MHz Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C 5,4 2,9 7,0 12,8 2,9 [mm] A C D B E • Marking RoHS compliant LF SEITE 1 VON 3 |
Numéro de pièce similaire - 744770015 |
|
Description similaire - 744770015 |