Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SLD234VL Fiches technique(PDF) 3 Page - Sony Corporation

No de pièce SLD234VL
Description  Index-Guided High Power AlGaAs Laser Diode
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SONY [Sony Corporation]
Site Internet  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

SLD234VL Fiches technique(HTML) 3 Page - Sony Corporation

  SLD234VL Datasheet HTML 1Page - Sony Corporation SLD234VL Datasheet HTML 2Page - Sony Corporation SLD234VL Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
– 3 –
SLD234VL
Package Outline
Unit: mm
SONY CODE
EIAJ CODE
JEDEC CODE
Reference Slot
1.0
0.5
Reference Plane
1
2
φ5.6 – 0.05
φ4.4 MAX
φ3.7 MAX
0.5 MIN
3 –
φ0.45
PCD
φ2.0
LD Chip & Photo Diode
∗Optical
Distance = 1.35 ± 0.15
M-260
1
2
3
M-260
PACKAGE WEIGHT
0.3g
0
3


Numéro de pièce similaire - SLD234VL

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
SLD234VL ETC2-SLD234VL Datasheet
31Kb / 2P
   High Power Laser Diode that Achieves High-Speed CD-R Recording
More results

Description similaire - SLD234VL

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sony Corporation
SLD238VL SONY-SLD238VL Datasheet
45Kb / 4P
   Index-Guided High Power AlGaAs Laser Diode
SLD231VL SONY-SLD231VL Datasheet
70Kb / 3P
   Index-Guided High Power AlGaAs Laser Diode
SLD233VL SONY-SLD233VL Datasheet
47Kb / 3P
   Index-Guided High Power AlGaAs Laser Diode
SLD235VL SONY-SLD235VL Datasheet
45Kb / 4P
   Index-Guided High Power AlGaAs Laser Diode
SLD237VL SONY-SLD237VL Datasheet
45Kb / 4P
   Index-Guided High Power AlGaAs Laser Diode
SLD114VS SONY-SLD114VS Datasheet
94Kb / 6P
   Index-Guided AlGaAs Laser Diode
logo
Sanyo Semicon Device
DL-3038-033 SANYO-DL-3038-033 Datasheet
80Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode?
DL-3149-070 SANYO-DL-3149-070 Datasheet
76Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode?
DL-3038-011 SANYO-DL-3038-011 Datasheet
77Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode
DL-3038-041 SANYO-DL-3038-041 Datasheet
80Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode?
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com