Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FFP30S60S Fiches technique(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

No de pièce FFP30S60S
Description  30A, 600V STEALTHTM II Rectifier
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FFP30S60S Fiches technique(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FFP30S60S_12 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FFP30S60S_12 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FFP30S60S_12 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FFP30S60S_12 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FFP30S60S_12 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FFP30S60S_12 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
5
FFP30S60S Rev.C0
www.fairchildsemi.com
Mechanical Dimensions
Dimensions in Millimeters
TO-220-2L


Numéro de pièce similaire - FFP30S60S_12

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FFP30S60STU FAIRCHILD-FFP30S60STU Datasheet
238Kb / 5P
   STEALTH II Rectifier
logo
Thinki Semiconductor Co...
FFP30S60STU THINKISEMI-FFP30S60STU Datasheet
2Mb / 4P
   ThinkiSemi 30Amperes,600Volts SwitchMode Ultrafast Recovery Epitaxial Diode
More results

Description similaire - FFP30S60S_12

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FFP08S60S FAIRCHILD-FFP08S60S_07 Datasheet
139Kb / 5P
   8A, 600V STEALTHTM II Rectifier
FFPF15S60S FAIRCHILD-FFPF15S60S Datasheet
241Kb / 5P
   15A, 600V STEALTHTM II Rectifier
FFPF08S60ST FAIRCHILD-FFPF08S60ST_12 Datasheet
294Kb / 5P
   8A, 600V STEALTHTM II Rectifier
FFPF60SB60DS FAIRCHILD-FFPF60SB60DS Datasheet
264Kb / 5P
   4A, 600V STEALTHTM II Rectifier
FFP08S60SN FAIRCHILD-FFP08S60SN Datasheet
281Kb / 5P
   8A, 600V STEALTHTM II Rectifier
FFPF04S60S FAIRCHILD-FFPF04S60S Datasheet
238Kb / 5P
   4A, 600V STEALTHTM II Rectifier
FFPF08S60SN FAIRCHILD-FFPF08S60SN Datasheet
153Kb / 5P
   8A, 600V STEALTHTM II Rectifier
FFD08S60S FAIRCHILD-FFD08S60S Datasheet
498Kb / 5P
   STEALTHTM II Rectifier 8A, 600V Stealth2 Rectifier
FFPF60SA60DS FAIRCHILD-FFPF60SA60DS Datasheet
75Kb / 5P
   StealthTM Rectifier
ISL9R3060G_F085 FAIRCHILD-ISL9R3060G_F085 Datasheet
510Kb / 6P
   30A, 600V Stealth Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com