Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

74458233 Fiches technique(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

No de pièce 74458233
Description  POWER-CHOKE WE-PD 4
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Site Internet  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

74458233 Fiches technique(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  74458233 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 74458233 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 74458233 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
Amm
Bmm
Cmm
Dmm
Emm
Fmm
Gmm
@@FRM 1@@
= Start of winding
Marking = Inductance code
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
DC-Widerstand /
DC-resistance
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom /
rated current
Sättigungsstrom/
saturation current
Eigenres.-Frequenz /
self-res.-fequency
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
Ferrit/ ferrite
MST
04-10-11
Name
Datum / date
Typ X
Änderung / modification
Version 1
12,7 ± 0,3
7,11 max.
15,24 max.
18,54 max.
2,54 ref.
2,54 ref.
13,15 ± 0,3
typ.
@ 20°C
Luftfeuchtigkeit / humidity:
typ.
HP 34401 A für/for IDC und/and RDC
∆T= 40 K
|∆L/L|< 10%
RDC typ
HP 4274 A für/for L und/and Q
Isat
MHz
A
IDC
A Mechanische Abmessungen / dimensions:
100 kHz / 0,1V
@ 20°C
L
330,0
0,560
0,431
µH
RDC max
Kunde / customer :
SPEICHERDROSSEL WE-PD 4
POWER-CHOKE WE-PD 4
Artikelnummer / part number :
74458233
Sockel / Base
Anbindung an Elektrode /
Sn/Cu - 99.3/0.7%
UL94-V0
Endoberfläche / finishing electrode
100% Sn
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2004-10-11
max.
A
Testbedingungen /
test conditions
1,90
typ.
1,00
± 20%
http://www.we-online.de
Datum / date
.............................................................................
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
...................................................
.............................................
It is recommended that the temperature of the part does
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
C Lötpad / soldering spec.:
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C
3,00
SRF
Basismaterial / base material:
Draht / wire:
2UEWF 155°C
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:
G Eigenschaften / general specifications:
D Prüfgeräte / test equipment:
E Testbedingungen / test conditions:
Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 125°C
max.
soldering wire to plating
Freigabe erteilt / general release:
Kunde / customer
Würth Elektronik
..................................................................................
A
B
F
G
E
G
C
D
[mm]
2,79
2,92
2,92
12,45
RoHS
compliant
LF
SEITE 1 VON 3


Numéro de pièce similaire - 74458233

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7445820 WURTH-7445820 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
74458215 WURTH-74458215 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
74458220 WURTH-74458220 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
74458247 WURTH-74458247 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
74458268 WURTH-74458268 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
More results

Description similaire - 74458233

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74458220 WURTH-74458220 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
7445510 WURTH-7445510 Datasheet
105Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
7445610 WURTH-7445610 Datasheet
138Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
7445640 WURTH-7445640 Datasheet
138Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
74457006 WURTH-74457006 Datasheet
160Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
74458122 WURTH-74458122 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
74458168 WURTH-74458168 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
74457008 WURTH-74457008 Datasheet
160Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
74457010 WURTH-74457010 Datasheet
161Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
74457027 WURTH-74457027 Datasheet
160Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
74457115 WURTH-74457115 Datasheet
160Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com