Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
FDD6637 Fiches technique(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor |
|
FDD6637 Fiches technique(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor |
1 / 7 page December 2010 ©2010 Fairchild Semiconductor Corporation FDD6637_F085 Rev. C www.fairchildsemi.com 1 FDD6637_F085 P-Channel PowerTrench® MOSFET -35V, -21A, 18m Ω Features Typ rDS(on) = 9.7mΩ at VGS = -10V, ID =- 14A Typ rDS(on) = 14.4mΩ at VGS = -4.5V, ID =- 11A Typ Qg(10) = 45nC at VGS = -10V High performance trench technology for extremely low rDS(on). Qualified to AEC Q101 RoHS Compliant Applications Inverter Power Supplies |
Numéro de pièce similaire - FDD6637_10 |
|
Description similaire - FDD6637_10 |