Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SS41KSOT Fiches technique(PDF) 6 Page - SEC Electronics Inc. |
|
SS41KSOT Fiches technique(HTML) 6 Page - SEC Electronics Inc. |
6 / 6 page SS41 Bipolar Hall-Effect Position Sensor 6 V2.00 May 1, 2012 Package FT, 3-Pin SOT-23: Ordering Information Part No. Pb-free Temperature Code Package Code Packing SS41ESOT YES -40°C to 85°C SOT-23 7-in. reel, 3000 pieces/ reel SS41EUA YES -40°C to 85°C TO-92 Bulk, 1000 pieces/ bag SS41KSOT YES -40°C to 125°C SOT-23 7-in. reel, 3000 pieces/ reel SS41KUA YES -40°C to 125°C TO-92 Bulk, 1000 pieces/ bag SS41LSOT YES -40°C to 150°C SOT-23 7-in. reel, 3000 pieces/ reel SS41LUA YES -40°C to 150°C TO-92 Bulk, 1000 pieces/ bag |
Numéro de pièce similaire - SS41KSOT |
|
Description similaire - SS41KSOT |