Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

CXG1090EN Fiches technique(PDF) 6 Page - Sony Corporation

No de pièce CXG1090EN
Description  High Power 2 ´ 4 Antenna Switch MMIC with Integrated Control Logic
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SONY [Sony Corporation]
Site Internet  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

CXG1090EN Fiches technique(HTML) 6 Page - Sony Corporation

  CXG1090EN Datasheet HTML 1Page - Sony Corporation CXG1090EN Datasheet HTML 2Page - Sony Corporation CXG1090EN Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation CXG1090EN Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation CXG1090EN Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation CXG1090EN Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
– 6 –
CXG1090EN
Package Outline
Unit: mm
0.05
SONY CODE
EIAJ CODE
JEDEC CODE
PACKAGE MATERIAL
LEAD TREATMENT
LEAD MATERIAL
PACKAGE MASS
EPOXY RESIN
SOLDER PLATING
COPPER ALLOY
PACKAGE STRUCTURE
TERMINAL SECTION
Soldrer Plating
0.14
ranges of 0.1mm and 0.25mm from the end of a terminal.
NOTE:1) The dimensions of the terminal section apply to the
16PIN VSON(PLASTIC)
VSON-16P-01
0.02 g
0.2 S B
A
3.5
0.4
B
0.2 S
B
A
0.05 M S A-B
2x
4x
S
S
0.9 MAX
0.6
0.13 ± 0.025
+ 0.09
– 0.03
1.4
0.35 ± 0.1


Html Pages

1  2  3  4  5  6 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn