Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SI8712BC-B-IS Fiches technique(PDF) 10 Page - Silicon Laboratories |
|
SI8712BC-B-IS Fiches technique(HTML) 10 Page - Silicon Laboratories |
10 / 36 page Si87xx 10 Preliminary Rev. 0.5 Figure 4. (LGA8) Thermal Derating Curve, Dependence of Safety Limiting Values with Case Temperature per DIN EN 60747-5-2 200 300 400 500 600 Ps (mW) Is (mA) 0 100 0 20406080 100 120 140 Ts Case Temperature (°C) |
Numéro de pièce similaire - SI8712BC-B-IS |
|
Description similaire - SI8712BC-B-IS |