Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TC74VHC138F Fiches technique(PDF) 2 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TC74VHC138F Fiches technique(HTML) 2 Page - Toshiba Semiconductor |
2 / 9 page TC74VHC138F/FT/FK 2012-02-29 2 Pin Assignment IEC Logic Symbol Truth Table Inputs Outputs Enable Select G1 A 2 G B 2 G C B A 0 Y 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 6 Y 7 Y Selected Output L X X X X X H H H H H H H H None X H X X X X H H H H H H H H None X X H X X X H H H H H H H H None H L L L L L L H H H H H H H 0 Y H L L L L H H L H H H H H H 1 Y H L L L H L H H L H H H H H 2 Y H L L L H H H H H L H H H H 3 Y H L L H L L H H H H L H H H 4 Y H L L H L H H H H H H L H H 5 Y H L L H H L H H H H H H L H 6 Y H L L H H H H H H H H H H L 7 Y X: Don’t care VCC 16 0 Y 15 14 13 12 11 10 1 2 3 4 5 6 7 2B G G1 7 Y GND 8 9 (top view) B C A 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 6 Y 2A G 7 EN (1) (3) (2) B & C (6) G1 (15) (13) (11) (14) (12) (10) 2A G (4) (5) (9) (7) A BIN/OCT 0 Y 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 6 Y 7 Y 1 2 4 0 1 2 3 4 5 6 2B G 7 (1) (3) (2) B & C (6) G1 (15) (13) (11) (14) (12) (10) 2A G (4) (5) (9) (7) A 0 Y 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 6 Y 7 Y 0 2 0 1 2 3 4 5 6 2B G 7 0 G DMUX |
Numéro de pièce similaire - TC74VHC138F_12 |
|
Description similaire - TC74VHC138F_12 |