Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

CXA3202N Fiches technique(PDF) 9 Page - Sony Corporation

No de pièce CXA3202N
Description  TX Gain Control Amplifier
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SONY [Sony Corporation]
Site Internet  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

CXA3202N Fiches technique(HTML) 9 Page - Sony Corporation

Back Button CXA3202N Datasheet HTML 2Page - Sony Corporation CXA3202N Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation CXA3202N Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation CXA3202N Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation CXA3202N Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation CXA3202N Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation CXA3202N Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation CXA3202N Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation CXA3202N Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
– 9 –
CXA3202N
Sensitivity
0
Vgctl [V]
0.5
1
1.5
2
2.5
3
–100
–60
–40
–20
0
20
40
T = –40°C
T = 27°C
T = 85°C
VCC = 3.0V
Noise Figure
–80
Power gain [dB]
–60
–20
0
20
20
30
40
50
60
70
–40
Gain Error from Room Temp
–80
Power gain [dB]
020
40
–6
–4
–2
2
4
6
T = –40°C
T = 85°C
VCC = 3.0V
0
–60
–40
–20
IIP3
Power gain [dB]
–60
–20
0
20
40
–15
–10
–5
0
5
10
15
T = –40°C
T = 27°C
T = 85°C
VCC = 3.0V
–40
80
90
VCC = 3.0V
–80
3.5
VCC = 3.0V
T = –40°C
T = 27°C
T = 85°C
100


Numéro de pièce similaire - CXA3202N

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sony Corporation
CXA3202AN SONY-CXA3202AN Datasheet
135Kb / 10P
   TX Gain Control Amplifier
More results

Description similaire - CXA3202N

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sony Corporation
CXA3222AN SONY-CXA3222AN Datasheet
126Kb / 8P
   TX Gain Control Amplifier
CXA3222N SONY-CXA3222N Datasheet
149Kb / 8P
   TX Gain Control Amplifier
CXA3202AN SONY-CXA3202AN Datasheet
135Kb / 10P
   TX Gain Control Amplifier
CXA3201AN SONY-CXA3201AN Datasheet
154Kb / 10P
   RX Gain Control Amplifier
CXA3001N SONY-CXA3001N Datasheet
254Kb / 12P
   RX Gain Control Amplifier
CXA3201N SONY-CXA3201N Datasheet
189Kb / 10P
   RX Gain Control Amplifier
CXA3002N SONY-CXA3002N Datasheet
234Kb / 12P
   RX Gain Control Amplifier
CXA3221AN SONY-CXA3221AN Datasheet
126Kb / 8P
   RX Gain Control Amplifier
CXA3221N SONY-CXA3221N Datasheet
151Kb / 8P
   RX Gain Control Amplifier
logo
Toshiba Semiconductor
TA4018F TOSHIBA-TA4018F_07 Datasheet
611Kb / 8P
   VHF Gain Control Amplifier Application
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com