Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LC75890E Fiches technique(PDF) 11 Page - Sanyo Semicon Device |
|
LC75890E Fiches technique(HTML) 11 Page - Sanyo Semicon Device |
11 / 32 page LC75890W, LC75890E No.A1971-11/32 Serial Data Input 1. 1/4 duty drive (1) When CL is stopped at the low level • Display data Input • Control data Input Note: DD is the direction data. DI CL CE 0 B0 0 0 0 1 0 1 0 D1 D2 D3 D4 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48 0 0 0 0 0 0 0 0 B1 B2 B3 A0 A1 A2 A3 D37 D38 D39 D40 D32 D33 D34 D35 D31 D29 D30 D36 DI CL CE 0 B0 0 0 0 1 0 1 0 D49 D50 D51 D52 D89 D90 D91 D92 D93 D94 D95 D96 0 0 0 0 0 0 0 1 B1 B2 B3 A0 A1 A2 A3 D85 D86 D87 D88 D80 D81 D82 D83 D79 D77 D78 D84 DI CL CE 0 B0 0 0 0 1 0 1 0 D97 D98 D99 D100 D137 D138 D139 D140 D141 D142 D143 D144 D145 D146 D147 D148 0 0 1 0 B1 B2 B3 A0 A1 A2 A3 D133 D134 D135 D136 D128 D129 D130 D131 D127 D125 D126 D132 DD 3 bits Display data 48 bits CCB address 8 bits Fixed data 5 bits DD 3 bits Display data 48 bits CCB address 8 bits Fixed data 5 bits CCB address 8 bits Display data 52 bits DD 3 bits Fixed data 1 bits OC DI CL CE 0 B0 0 0 0 1 0 1 0 BD1 BD2 BD3 BD4 BD5 BD6 BD7 BD8 BD9 BD12 BD13 BD14 BD15 BD16 B1 B2 B3 A0 A1 A2 A3 BD22 BD23 BD24 BD25 BD26 BD27 BD28 0 0 0 0 01 1 BD17 BD18 BD19 BD20 BD21 SC BU BD10 BD11 FC2 DT EXF BF2 FC0 FC1 BD37 BF0 BF1 0 BD35 BD32 BD33 BD34 BD29 BD30 BD31 BD36 P12B DI CL CE 0 B0 0 0 0 1 0 1 0 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W20 W21 W22 W25 W30 W31 W32 W33 B1 B2 B3 A0 A1 A2 A3 PF3 P1A P1B P2A P2B P3A P3B P2 P3 0 0 100 W34 W35 PF0 PF1 PF2 P0 P1 W23 W24 P11A P11B P12A P9B P10A P10B P8A P8B P9A 0 P7A P5B P6A P6B P4A P4B P5A P7B CCB address 8 bits Control data 53 bits DD 3 bits CCB address 8 bits Control data 53 bits DD 3 bits |
Numéro de pièce similaire - LC75890E |
|
Description similaire - LC75890E |
|
|
Lien URL |
Politique de confidentialité |
ALLDATASHEET.FR |
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ? [ DONATE ] |
À propos de Alldatasheet | Publicité | Contactez-nous | Politique de confidentialité | Echange de liens | Fabricants All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |