Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1N5230B Fiches technique(PDF) 3 Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

No de pièce 1N5230B
Description  Zener Diodes
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  LUGUANG [Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd]
Site Internet  http://www.luguang.cn/web_en/index.html
Logo LUGUANG - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

1N5230B Fiches technique(HTML) 3 Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

  1N5230B Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd 1N5230B Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd 1N5230B Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
FIG.1 -- BREAKDOWN CHARACTERISTICS
FIG.2 -- ADMISSIBLE POWER DISSIPATION VERSUS AMBIENT TEMPERATURE
mW
500
400
300
100
200
0
0
100
200℃
Ptot
Tamb
mA
50
40
30
10
20
0
510
IZ
20
15
30 V
25
VZ
Test current
Iz=20mA
1N5221B-1N5279B
Zener Diodes
Ratings AND Charactieristic Curves
http://www.luguang.cn
mail:lge@luguang.cn


Numéro de pièce similaire - 1N5230B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
1N5230B PFS-1N5230B Datasheet
157Kb / 2P
   Zener diode
logo
Vishay Siliconix
1N5230B VISHAY-1N5230B Datasheet
47Kb / 4P
   Silicon Z-Diodes
Rev. 2, 06-Aug-99
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
1N5230B SECOS-1N5230B Datasheet
122Kb / 2P
   500 mW , DO-35 Zener Diodes
logo
Microdiode Electronics ...
1N5230B CHENDA-1N5230B Datasheet
184Kb / 3P
   ZENER DIODES
logo
Weitron Technology
1N5230B WEITRON-1N5230B Datasheet
308Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
More results

Description similaire - 1N5230B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
RZ39A STMICROELECTRONICS-RZ39A Datasheet
555Kb / 3P
   ZENER DIODES DIODES ZENER
logo
Sangdest Microelectroni...
1N5225 SMC-1N5225 Datasheet
205Kb / 5P
   ZENER DIODES Diodes
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMBZ5221B HSMC-HMBZ5221B Datasheet
86Kb / 12P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
1N4728 VISHAY-1N4728 Datasheet
46Kb / 3P
   Zener Diodes
18-Apr-02
logo
General Semiconductor
BZX84 GE-BZX84 Datasheet
396Kb / 9P
   Zener Diodes
logo
Motorola, Inc
1N2804 MOTOROLA-1N2804 Datasheet
145Kb / 4P
   ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
1N4681 GE-1N4681 Datasheet
40Kb / 2P
   ZENER DIODES
1N746 GE-1N746 Datasheet
36Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
BZY97-C3V9 VISHAY-BZY97-C3V9 Datasheet
164Kb / 5P
   Zener Diodes
29-Apr-02
logo
Guangdong Kexin Industr...
1SMA4728 KEXIN-1SMA4728 Datasheet
1Mb / 5P
   Zener Diodes
1SMA5914 KEXIN-1SMA5914 Datasheet
1Mb / 4P
   Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com