Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
U-DFN2626-10 Fiches technique(PDF) 6 Page - Diodes Incorporated |
|
U-DFN2626-10 Fiches technique(HTML) 6 Page - Diodes Incorporated |
6 / 51 page AP02002 Rev. 60 6 of 51 www.diodes.com Package Outline Dimensions © Diodes Incorporated X2-DFN2015-3 X2-DFN2015-3 Dim Min Max Typ A - 0.40 - A1 0 0.05 0.02 A3 - - 0.13 b 0.20 0.30 0.25 D 1.45 1.575 1.5 D2 1.00 1.20 1.10 e - - 0.50 E 1.95 2.075 2.00 E2 0.70 0.90 0.80 L 0.25 0.35 0.30 z - - 0.125 All Dimensions in mm X2-DFN2015-6 X2-DFN2015-6 Dim Min Max Typ A - 0.40 - A1 0 0.05 - A3 - - 0.13 b 0.20 0.30 - D 1.45 1.575 - D2 1.00 1.20 - e - - 0.50 E 1.95 2.075 - E2 0.70 0.90 - L 0.25 0.35 - All Dimensions in mm U-DFN2018-6 U-DFN2018-6 Dim Min Max Typ A 0.545 0.605 0.575 A1 0 0.05 0.02 A3 - - 0.13 b 0.15 0.25 0.20 D 1.750 1.875 1.80 D2 1.30 1.50 1.40 e - - 0.50 E 1.95 2.075 2.00 E2 0.90 1.10 1.00 L 0.20 0.30 0.25 z - - 0.30 All Dimensions in mm SEATING PLANE A A3 A1 D2 E2 b D e z L E SEATING PLANE A A3 A1 E2 b D e L E D2 SEATING PLANE E E2 L A D D2 A3 A1 e b Pin#1 ID z |
Numéro de pièce similaire - U-DFN2626-10 |
|
Description similaire - U-DFN2626-10 |