Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


4NXX Datasheet(Fiches technique) 11 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

Numéro de pièce 4NXX
Description  6 PIN PHOTODARLINGTON
Télécharger  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  EVERLIGHT [Everlight Electronics Co., Ltd]
Site Internet  http://www.everlight.com
Logo 

 
 11 page
background image
6 PIN PHOTODARLINGTON
PHOTOCOUPLER
Everlight Electronics Co., Ltd.
11
http://www.everlight.com
Document No:DPC-0000021
Rev. 1
February 5, 2009
TIL113
4NXX Series
H11BX Series
Tape & Reel Packing Specifications
Tape dimensions
Option TA
Option TB
Direction of feed from reel
Direction of feed from reel
Dimension No.
A
B
Do
D1
E
F
Dimension (mm)
10.4±0.1
7.52±0.1
1.5±0.1
1.5+0.1/-0
1.75±0.1
7.5±0.1
Dimension No.
Po
P1
P2
t
W
K
Dimension (mm)
4.0±0.15
16.0±0.1
2.0±0.1
0.35±0.03
16.0±0.2
4.5±0.1




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl