Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


4NXX Datasheet(Fiches technique) 4 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

Numéro de pièce 4NXX
Description  6 PIN PHOTODARLINGTON
Télécharger  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  EVERLIGHT [Everlight Electronics Co., Ltd]
Site Internet  http://www.everlight.com
Logo 

 
 4 page
background image
6 PIN PHOTODARLINGTON
PHOTOCOUPLER
Everlight Electronics Co., Ltd.
4
http://www.everlight.com
Document No:DPC-0000021
Rev. 1
February 5, 2009
TIL113
4NXX Series
H11BX Series
Transfer Characteristics (Ta=25°C unless specified otherwise)
Parameter
Symbol
Min.
Typ.*
Max.
Unit
Condition
4N32
4N33
500
-
-
4N29
4N30
100
-
-
4N31
50
-
-
IF = 10mA ,VCE = 10V
H11B1
500
-
-
H11B2
200
-
-
H11B3
100
-
-
IF = 1mA ,VCE = 5V
H11B255
100
-
-
IF = 10mA ,VCE = 5V
Current
transfer
ratio
TIL113
CTR
300
-
-
%
IF = 10mA ,VCE = 1V
4N29
4N30
4N32
4N33
-
-
1.0
IF = 8mA ,Ic = 2mA
4N31
TIL113
-
-
1.2
IF = 8mA ,Ic = 2mA
H11B1
H11B2
H11B3
-
-
1.0
IF = 1mA ,Ic = 1mA
Collector-emitter
saturation
voltage
H11B255
VCE(sat)
-
-
1.0
V
IF = 50mA ,Ic = 50mA
Isolation resistance
RIO
10
11
-
-
Ω
VIO = 500Vdc
Input-output capacitance
CIO
-
0.8
-
pF
VIO = 0, f = 1MHz




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl