Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


4NXX Datasheet(Fiches technique) 3 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

Numéro de pièce 4NXX
Description  6 PIN PHOTODARLINGTON
Télécharger  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  EVERLIGHT [Everlight Electronics Co., Ltd]
Site Internet  http://www.everlight.com
Logo 

 
 3 page
background image
6 PIN PHOTODARLINGTON
PHOTOCOUPLER
Everlight Electronics Co., Ltd.
3
http://www.everlight.com
Document No:DPC-0000021
Rev. 1
February 5, 2009
TIL113
4NXX Series
H11BX Series
Electrical Characteristics (Ta=25°C unless specified otherwise)
Input
Parameter
Symbol
Min.
Typ.*
Max.
Unit
Condition
Forward voltage
VF
-
1.2
1.5
V
IF = 10mA
IF = 50mA for H11B3
Reverse current
IR
-
-
10
µA
VR = 6V
Input capacitance
Cin
-
50
-
pF
V = 0, f = 1MHz
Output
Parameter
Symbol
Min.
Typ.*
Max.
Unit
Condition
Collector-Emitter dark
current
ICEO
-
-
100
nA
VCE = 10V
Collector-Emitter
breakdown voltage
BVCEO
55
-
-
V
Ic=1mA
Collector-Base
breakdown voltage
BVCBO
55
-
-
V
IC=0.1mA
Emitter-Collector
breakdown voltage
BVECO
7
-
-
V
IE=0.1mA
* Typical values at Ta = 25°C




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl