Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LD2985 Fiches technique(PDF) 6 Page - Unisonic Technologies |
|
LD2985 Fiches technique(HTML) 6 Page - Unisonic Technologies |
6 / 23 page LD2985 LINEAR INTEGRATED CIRCUIT UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 6 of 23 www.unisonic.com.tw QW-R102-024.H ELECTRICAL CHARACTERISTICS(Cont.) FOR VOUT=2.5V PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT Operating Input Voltage VI(OPR) 16 V Output Voltage VOUT VIN=3.5V 2.450 2.5 2.550 V IOUT=1 ~ 150mA 2.425 2.575 V Short Circuit Current ISC RL=0 400 mA Line Regulation V △ OUT VIN=VOUT+1V ~ 16V, IOUT=1mA 30 mV Dropout Voltage VD IOUT=0 1 3 mV TJ=-20 ~ 125°C, IOUT =0 5 mV IOUT=1mA 7 10 mV IOUT=1mA, TJ=-20 ~ 125°C 15 mV IOUT=10mA 40 60 mV IOUT=10mA, TJ=-20 ~ 125°C 90 mV IOUT=50mA 120 150 mV IOUT=50mA, TJ=-20 ~ 125°C 225 mV IOUT=150mA 280 350 mV IOUT=150mA, TJ=-20 ~ 125°C 575 mV Quiescent Current IQ IOUT=0 80 100 μA TJ=-20 ~ 125°C, IOUT=0 150 μA IOUT=1mA 100 150 μA IOUT=1mA, TJ=-20 ~ 125°C 200 μA IOUT=10mA 200 300 μA IOUT=10mA, TJ=-20 ~ 125°C 400 μA IOUT=50mA 600 1050 μA IOUT=50mA, TJ=-20 ~ 125°C 1200 μA IOUT=150mA 2000 3000 μA IOUT=150mA, TJ=-20 ~ 125°C 4000 μA OFF MODE VINH<0.18V 0 μA OFF MODE VINH<0.18V TJ=-20 ~ 125°C 2 μA Supply Voltage Rejection SVR CBYP=0.01μF, Co=10μF, f=1KHz 45 dB Control Input Logic Low VIL TJ=-20 ~ 125°C 0.15 V Control Input Logic High VIH TJ=-20 ~ 125°C 2 V Control Input Current IINH TJ=-20 ~ 125°C, VSHDN=5V 5 15 μA TJ=-20 ~ 125°C, VSHDN=0V 0 -1 μA Output Noise Voltage eN B=300Hz ~ 50KHz CBYP=0.01μF, Co=10μF 30 μV |
Numéro de pièce similaire - LD2985_11 |
|
Description similaire - LD2985_11 |