Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRL81A Fiches technique(PDF) 2 Page - Siemens Semiconductor Group

No de pièce IRL81A
Description  GaAlAs-Infrarot-Sendediode GaAlAs Infrared Emitter
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Site Internet  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

IRL81A Fiches technique(HTML) 2 Page - Siemens Semiconductor Group

  IRL81A Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group IRL81A Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group IRL81A Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Semiconductor Group
2
IRL 81 A
Grenzwerte (
T
A = 25 °C)
Maximum Ratings
1) Ein Silizium-Empfänger mit radiometrischem Filter und mit 1 cm2 strahlungsempfindlicher Fläche wird nach
der mechanischen Achse der Sendediode ausgerichtet. Es wird eine Lochblende verwendet.
1) A 1 cm2 silicon detector with radiometric filter is aligned with the mechanical axis of the DUT. An aperture is
used.
Bezeichnung
Description
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebs- und Lagertemperatur
Operating and storage temperature range
T
op; Tstg
– 40 ... + 100
°C
Sperrspannung
Reverse voltage
V
R
5V
Durchlaßstrom
Forward current
I
F
100
mA
Verlustleistung
Power dissipation
P
tot
200
mW
Verringerung der Verlustleistung,
T
A > 25 °C
Derate above,
T
A > 25 °C
1.33
mW/
°C
Wärmewiderstand
Thermal resistance
R
thJA
375
K/W
Kennwerte (
T
A = 25 °C)
Characteristics
Bezeichnung
Description
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Wellenlänge der Strahlung bei
I
max
Wavelength of peak emission
λ
peak
880
nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % von
I
max
Spectral bandwidth at 50 % of
I
max
∆λ
36 ... 44
nm
Abstrahlwinkel
Half angle
ϕ± 25
Grad
deg.
Durchlaßspannung,
I
F = 20 mA
Forward voltage
V
F
1.5
(≤ 2.0)
V
Strahlstärke1),
I
F = 20 mA
Radiant intensity
Ie
≥ 1.0
mW/sr
Gesamtstrahlungsfluß,
I
F = 20 mA
Total radiant flux
Φ
e
1.5
mW


Numéro de pièce similaire - IRL81A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
IRL81A OSRAM-IRL81A Datasheet
182Kb / 7P
   GaAlAs-Infrarot-Sendediode
IRL81A OSRAM-IRL81A Datasheet
208Kb / 9P
   High Power Infrared Emitter
IRL81A-RS OSRAM-IRL81A-RS Datasheet
208Kb / 9P
   High Power Infrared Emitter
IRL81A OSRAM-IRL81A_16 Datasheet
208Kb / 9P
   High Power Infrared Emitter
More results

Description similaire - IRL81A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
IRL81A OSRAM-IRL81A Datasheet
182Kb / 7P
   GaAlAs-Infrarot-Sendediode
logo
Siemens Semiconductor G...
IRL80A SIEMENS-IRL80A Datasheet
122Kb / 3P
   GaAs-Infrarot-Sendediode GaAs Infrared Emitter
SFH480-1 SIEMENS-SFH480-1 Datasheet
81Kb / 2P
   GaAlAs INFRARED EMITTER
SFH484-1 SIEMENS-SFH484-1 Datasheet
84Kb / 2P
   GaAlAs INFRARED EMITTER
SFH485 SIEMENS-SFH485 Datasheet
123Kb / 1P
   GaAlAs INFRARED EMITTER
logo
OPTEK Technologies
OPE5794 OPTEK-OPE5794 Datasheet
117Kb / 2P
   GaAlAs Infrared Emitter
logo
List of Unclassifed Man...
OPE6794WK ETC1-OPE6794WK Datasheet
192Kb / 2P
   GaAlAs Infrared Emitter
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH487P-1 SIEMENS-SFH487P-1 Datasheet
147Kb / 2P
   GaAlAs INFRARED EMITTER
logo
OSRAM GmbH
SFH-486 OSRAM-SFH-486 Datasheet
166Kb / 12P
   GaAlAs Infrared Emitter
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH483 SIEMENS-SFH483 Datasheet
34Kb / 5P
   GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode GaAlAs Infrared Emitter
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com