Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

SM15KPA17A Fiches technique(PDF) 5 Page - Protek Devices

No de pièce SM15KPA17A
Description  15kW SURFACE MOUNT POWER TVS COMPONENT
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  PROTEC [Protek Devices]
Site Internet  http://www.protekdevices.com
Logo PROTEC - Protek Devices

SM15KPA17A Fiches technique(HTML) 5 Page - Protek Devices

  SM15KPA17A Datasheet HTML 1Page - Protek Devices SM15KPA17A Datasheet HTML 2Page - Protek Devices SM15KPA17A Datasheet HTML 3Page - Protek Devices SM15KPA17A Datasheet HTML 4Page - Protek Devices SM15KPA17A Datasheet HTML 5Page - Protek Devices SM15KPA17A Datasheet HTML 6Page - Protek Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Only One Name Means ProTek’Tion™
www.protekdevices.com
05293.R2 3/12
Page 5
SM15KPA17A - SM15KPA220CA
SMD-15 PACKAge infoRMAtion
SolDeR PAD outline DiMenSionS
DiM
MilliMeteRS
inCheS
Min
MAX
Min
MAX
A
8.35
8.45
0.329
0.333
B
8.55
8.65
0.337
0.341
C
5.35
5.45
0.211
0.215
D
5.55
5.65
0.219
0.222
E
6.85
6.95
0.270
0.274
F
7.05
7.15
0.278
0.281
G
2.75
2.85
0.108
0.112
H
2.95
3.05
0.116
0.120
J
5.35
5.45
0.211
0.215
K
5.55
5.65
0.219
0.222
L
2.75
2.85
0.108
0.112
M
2.95
3.05
0.116
0.120
N
2.45
2.55
0.096
0.100
P
3.25
3.35
0.128
0.132
Q
3.95
4.05
0.156
0.159
R
3.55
3.65
0.140
0.144
T
3.65
3.75
0.144
0.148
SolDeR PRint outline DiMenSionS
DiM
MilliMeteRS
inCheS
Min
MAX
Min
MAX
A
8.35
8.45
0.329
0.333
B
5.35
5.45
0.211
0.215
C
6.85
6.95
0.270
0.274
D
2.75
2.85
0.108
0.112
E
5.35
5.45
0.211
0.215
F
2.75
2.85
0.108
0.112
G
2.45
2.55
0.096
0.100
H
3.25
3.35
0.128
0.132
J
3.55
3.65
0.140
0.144
H
J
C
D
E
F
G
Bottom View
B
A
K
L
M
N
P
Q
R
W
T
Side View
Suggested Solder Pad
A
B
C D E F
G
H
J
K
L
M
Q
R
P
T
N
A
B C
D
E
F
J
H
G
Suggest Solder Print
V


Html Pages

1  2  3  4  5  6 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn