Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

1N1185 Fiches technique(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix

No de pièce 1N1185
Description  Power Silicon Rectifier Diodes, 35 A/40 A/60 A
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

1N1185 Fiches technique(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix

  1N1185 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix 1N1185 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix 1N1185 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix 1N1185 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix 1N1185 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix 1N1185 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix 1N1185 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix 1N1185 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Document Number: 95360
For technical questions, contact: indmodules@vishay.com
www.vishay.com
Revision: 29-Sep-08
1
DO-203AB (DO-5) for
1N1183, 1N3765, 1N1183A, 1N2128A, 1N3208 Series
Outline Dimensions
Vishay Semiconductors
DIMENSIONS in millimeters (inches)
1/4" 28UNF-2A
for metric devices: M6 x 1
Ø 14.6 (0.57)
4 (0.16) MIN.
Ø 4.10 (0.16)
Ø 3.80 (0.15)
25.4 (1.0) MAX.
1.0 (0.04)
MAX.
17.40 (0.68) MIN.
Across flats
6.1 (0.24)
7.0 (0.28)
10.7 (0.42)
11.5 (0.45)
10.8 (0.43)
11.4 (0.45)
1.03 (0.04)
MAX.


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn