Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

74277233 Fiches technique(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

No de pièce 74277233
Description  WE-AFB LFS AXIAL FERRITE BEADS
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Site Internet  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

74277233 Fiches technique(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  74277233 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Bezeichnung :
description :
A
9.5 ± 0.25
mm
B
4.8 ± 0.25
mm
C
9.5 ± 0.3
mm
@@FRM 1@@
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
Tol.
Impedanz @ 1 Wg./
impedance @ 1 turn
Impedanz @ 1 Wg./
impedance @ 1 turn
Impedanz @ 2 Wg./
impedance @ 2 turn
Impedanz @ 2 Wg./
impedance @ 2 turn
33%
+ 20°C
+ 160°C
<= 4.55
SMU
Version 1
10-11-08
Name
Änderung / modification
Datum / date
Kunde / customer
Freigabe erteilt / general release:
http://www.we-online.com
Kontrolliert / approved
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
E Testbedingungen / test conditions:
Luftfeuchtigkeit / humidity:
Umgebungstemperatur / temperature:
Z
16092A - Klemme / clamp
8 W 5000
für Kabeldurchmesser / for cable diameter:
Lagertemperatur / storage temperature: -55°C ~ + 85°C
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2010-11-08
Datum / date
..................................................................................
Unterschrift / signature
Testbedingungen /
test conditions
Geprüft / checked
Z
Basismaterial / base material:
Curietemperatur / curie temperature:
D Prüfgeräte / test equipment:
E4991A für/for Z und/and material
± 25%
30
Kunde / customer :
74277233
WE-AFB LFS FERRITHÜLSE
WE-AFB LFS AXIAL FERRITE BEADS
Z
A Mechanische Abmessungen / dimensions:
Artikelnummer / part number :
C
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Würth Elektronik
G Eigenschaften / general specifications:
Betriebstemp. / operating temperature: -25°C ~ + 85°C
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:
100mm
10 MHz
1 MHz
1 MHz
10 MHz
Z
± 25%
40
AWG26 -
ø 0,5mm - Länge/length:
SEITE 1 VON 1


Numéro de pièce similaire - 74277233

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7427722 WURTH-7427722 Datasheet
195Kb / 3P
   WE-STAR-CLIP Fixation for Snap Ferrites
001.002
74277253 WURTH-74277253 Datasheet
80Kb / 1P
   WE-AFB LFS AXIAL FERRITE BEADS
74277255 WURTH-74277255 Datasheet
80Kb / 1P
   WE-AFB LFS AXIAL FERRITE BEADS
7427727 WURTH-7427727 Datasheet
80Kb / 1P
   WE-AFB LFS AXIAL FERRITE BEADS
7427729 WURTH-7427729 Datasheet
80Kb / 1P
   WE-AFB LFS AXIAL FERRITE BEADS
More results

Description similaire - 74277233

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7427727 WURTH-7427727 Datasheet
80Kb / 1P
   WE-AFB LFS AXIAL FERRITE BEADS
74277290 WURTH-74277290 Datasheet
80Kb / 1P
   WE-AFB LFS AXIAL FERRITE BEADS
7427729 WURTH-7427729 Datasheet
80Kb / 1P
   WE-AFB LFS AXIAL FERRITE BEADS
74277253 WURTH-74277253 Datasheet
80Kb / 1P
   WE-AFB LFS AXIAL FERRITE BEADS
74277255 WURTH-74277255 Datasheet
80Kb / 1P
   WE-AFB LFS AXIAL FERRITE BEADS
74270036 WURTH-74270036 Datasheet
423Kb / 4P
   WE-AFB EMI Suppression Axial Ferrite Bead
74270032 WURTH-74270032 Datasheet
395Kb / 4P
   WE-AFB EMI Suppression Axial Ferrite Bead
74270045 WURTH-74270045 Datasheet
397Kb / 4P
   WE-AFB EMI Suppression Axial Ferrite Bead
7427005 WURTH-7427005 Datasheet
402Kb / 4P
   WE-AFB EMI Suppression Axial Ferrite Bead
7427006 WURTH-7427006 Datasheet
418Kb / 4P
   WE-AFB EMI Suppression Axial Ferrite Bead
More results


Html Pages

1


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com