Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI7938DP Fiches technique(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI7938DP
Description  Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI7938DP Fiches technique(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix

Back Button SI7938DP Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI7938DP Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI7938DP Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI7938DP Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI7938DP Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI7938DP Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI7938DP Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI7938DP Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix SI7938DP Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
Document Number: 71655
www.vishay.com
Revison: 15-Feb-10
1
Package Information
Vishay Siliconix
PowerPAK® SO-8, (SINGLE/DUAL)
MILLIMETERS
INCHES
DIM.
MIN.
NOM.
MAX.
MIN.
NOM.
MAX.
A
0.97
1.04
1.12
0.038
0.041
0.044
A1
0.00
-
0.05
0.000
-
0.002
b
0.33
0.41
0.51
0.013
0.016
0.020
c
0.23
0.28
0.33
0.009
0.011
0.013
D
5.05
5.15
5.26
0.199
0.203
0.207
D1
4.80
4.90
5.00
0.189
0.193
0.197
D2
3.56
3.76
3.91
0.140
0.148
0.154
D3
1.32
1.50
1.68
0.052
0.059
0.066
D4
0.57 TYP.
0.0225 TYP.
D5
3.98 TYP.
0.157 TYP.
E
6.05
6.15
6.25
0.238
0.242
0.246
E1
5.79
5.89
5.99
0.228
0.232
0.236
E2
3.48
3.66
3.84
0.137
0.144
0.151
E3
3.68
3.78
3.91
0.145
0.149
0.154
E4
0.75 TYP.
0.030 TYP.
e
1.27 BSC
0.050 BSC
K
1.27 TYP.
0.050 TYP.
K1
0.56
-
-
0.022
-
-
H
0.51
0.61
0.71
0.020
0.024
0.028
L
0.51
0.61
0.71
0.020
0.024
0.028
L1
0.06
0.13
0.20
0.002
0.005
0.008
θ
-
12°
-
12°
W
0.15
0.25
0.36
0.006
0.010
0.014
M
0.125 TYP.
0.005 TYP.
ECN: T10-0055-Rev. J, 15-Feb-10
DWG: 5881
3. Dimensions exclusive of mold flash and cutting burrs.
1.
Notes
2
Inch will govern.
Dimensions exclusive of mold gate burrs.
Backside View of Single Pad
Backside View of Dual Pad
Detail Z
D
D1
D2
θ
θ
E1
E2
1
2
3
4
H
4
3
2
1
1
2
3
4
L
Z
A1
K
E
W
L1
E3
E4
E4
K
L
H
E2
E3
2


Numéro de pièce similaire - SI7938DP

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Telefunken
SI7938DP TFUNK-SI7938DP Datasheet
345Kb / 13P
   Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7938DP VISHAY-SI7938DP Datasheet
371Kb / 13P
   Dual N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7938DP-T1-GE3 VISHAY-SI7938DP-T1-GE3 Datasheet
371Kb / 13P
   Dual N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7938DP VISHAY-SI7938DP_V01 Datasheet
371Kb / 13P
   Dual N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Description similaire - SI7938DP

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI4906DY-T1-E3 VISHAY-SI4906DY-T1-E3 Datasheet
267Kb / 10P
   Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 16-Nov-09
logo
Analog Power
AM7640N ANALOGPOWER-AM7640N Datasheet
77Kb / 3P
   Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
AM4940N ANALOGPOWER-AM4940N Datasheet
120Kb / 5P
   Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
AM4942N ANALOGPOWER-AM4942N Datasheet
180Kb / 3P
   Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
9960M VBSEMI-9960M Datasheet
1,004Kb / 9P
   Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
AO4884 VBSEMI-AO4884 Datasheet
1Mb / 9P
   Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
VB3420 VBSEMI-VB3420 Datasheet
716Kb / 9P
   Dual N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
VBA3410 VBSEMI-VBA3410 Datasheet
614Kb / 9P
   Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
Leshan Radio Company
LDN4818T1G LRC-LDN4818T1G Datasheet
327Kb / 3P
   Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
NTMD5836NLR2G VBSEMI-NTMD5836NLR2G Datasheet
1,004Kb / 9P
   Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com