Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI5504BDC Fiches technique(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI5504BDC
Description  N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI5504BDC Fiches technique(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix

Back Button SI5504BDC_10 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI5504BDC_10 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI5504BDC_10 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI5504BDC_10 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI5504BDC_10 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI5504BDC_10 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI5504BDC_10 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI5504BDC_10 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix SI5504BDC_10 Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
Document Number: 74483
S10-0547-Rev. B, 08-Mar-10
www.vishay.com
7
Vishay Siliconix
Si5504BDC
N-CHANNEL TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
Square Wave Pulse Duration (s)
2
1
0.1
0.01
10-3
10-2
0
0
6
0
1
1
10-1
10-4
Duty Cycle = 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
100
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA = 100 °C/W
3. TJM - TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Foot
10-3
10-2
0
1
1
10-1
10-4
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Square Wave Pulse Duration (s)


Numéro de pièce similaire - SI5504BDC_10

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI5504BDC-T1-E3 VISHAY-SI5504BDC-T1-E3 Datasheet
150Kb / 12P
   N- and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 02-Jul-07
SI5504BDC VISHAY-SI5504BDC_V01 Datasheet
296Kb / 16P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Description similaire - SI5504BDC_10

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI4532DY VISHAY-SI4532DY Datasheet
123Kb / 7P
   N- and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 23-Nov-93
SI3590DV VISHAY-SI3590DV_09 Datasheet
232Kb / 13P
   N- and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 28-Sep-09
SI6544BDQ VISHAY-SI6544BDQ Datasheet
66Kb / 8P
   N-and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 16-Jun-03
SI5511DC VISHAY-SI5511DC Datasheet
164Kb / 12P
   N- and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Oct-07
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI4544DY KEXIN-KI4544DY Datasheet
56Kb / 2P
   N- and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AO4606A VBSEMI-AO4606A Datasheet
1Mb / 14P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
FDS8960C-NL VBSEMI-FDS8960C-NL Datasheet
1Mb / 14P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Telefunken
SI3590DV TFUNK-SI3590DV Datasheet
233Kb / 13P
   N- and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
SI4532CDY TFUNK-SI4532CDY Datasheet
296Kb / 15P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SH8M4TB VBSEMI-SH8M4TB Datasheet
1Mb / 14P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com