Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI4666DY-T1-GE3 Fiches technique(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI4666DY-T1-GE3
Description  N-Channel 25 V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI4666DY-T1-GE3 Fiches technique(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI4666DY-T1-GE3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI4666DY-T1-GE3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI4666DY-T1-GE3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI4666DY-T1-GE3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI4666DY-T1-GE3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI4666DY-T1-GE3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI4666DY-T1-GE3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI4666DY-T1-GE3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI4666DY-T1-GE3 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 66587
S10-1044-Rev. A, 03-May-10
Vishay Siliconix
Si4666DY
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1
0.01
0.001
0.1
10
100
TJ = 25 °C
TJ = 150 °C
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
- 0.7
- 0.5
- 0.3
- 0.1
0.1
0.3
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 μA
ID =5mA
TJ - Temperature (°C)
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power, Junction-to-Ambient
0.000
0.008
0.016
0.024
0.032
0.040
0
2
468
10
TJ =25 °C
ID =10A
TJ = 125 °C
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
0
16
32
48
64
80
10
1
1
0
0
.
00.01
Time (s)
0.1
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
0.01
100
1
100
0.01
0.1
1ms
10 s
10 ms
0.1
1
10
10
TA = 25 °C
Single Pulse
DC
BVDSS Limited
1s
100 ms
Limited by RDS(on)*
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
*V GS > minimum VGS at which RDS(on) is specified


Numéro de pièce similaire - SI4666DY-T1-GE3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Telefunken
SI4666DY TFUNK-SI4666DY Datasheet
264Kb / 10P
   N-Channel 25 V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - SI4666DY-T1-GE3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI4668DY VISHAY-SI4668DY Datasheet
103Kb / 7P
   N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 09-Mar-09
SI7194DP VISHAY-SI7194DP Datasheet
316Kb / 13P
   N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 31-Mar-08
SUD50N025-06P VISHAY-SUD50N025-06P Datasheet
108Kb / 7P
   N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 09-May-05
SI4630DY VISHAY-SI4630DY Datasheet
239Kb / 10P
   N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 02-Feb-09
SI4778DY VISHAY-SI4778DY Datasheet
244Kb / 10P
   N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 09-Mar-09
SIR808DP VISHAY-SIR808DP Datasheet
480Kb / 13P
   N-Channel 25 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 04-Apr-11
SIR850DP VISHAY-SIR850DP Datasheet
109Kb / 7P
   N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Sep-08
SI1304DL VISHAY-SI1304DL Datasheet
88Kb / 5P
   N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 04-Oct-04
SI4630DY VISHAY-SI4630DY_17 Datasheet
174Kb / 9P
   N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 02-Feb-09
SIDR140DP VISHAY-SIDR140DP Datasheet
194Kb / 8P
   N-Channel 25 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 27-Nov-17
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com